công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4937 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SM4937
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SM4937 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  SM4937 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SM4937 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SM4937 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components SM4937 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SM4933 thru SM4937
Figure 6
Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperesversus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
4
6
20
10
µAmps
20
120
40
60
80
100
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
TA=25
°C
40
60
100
140
TA=100
°C
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperesversus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
40
50
60
www.mccsemi.com
MCC
Revision:
A
20
11/01/01
TM
Micro Commercial Components
3 of 4


Số phần tương tự - SM4937

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
SM4937 RECTRON-SM4937 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Microdiode Electronics ...
SM4937 CHENDA-SM4937 Datasheet
607Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIERS
logo
Bytes
SM4937 BYTES-SM4937 Datasheet
159Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM4937 SUNMATE-SM4937 Datasheet
229Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST RECOVER Y RECTIFIER DIODES
logo
Dc Components
SM4937 DCCOM-SM4937 Datasheet
474Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SM4937

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N4933-DO41 YFWDIODE-1N4933-DO41 Datasheet
500Kb / 3P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
SM4933 MCC-SM4933_13 Datasheet
343Kb / 4P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N4933 YFWDIODE-1N4933 Datasheet
198Kb / 3P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
SM4933A MCC-SM4933A Datasheet
324Kb / 4P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
1N4933 MCC-1N4933_13 Datasheet
537Kb / 4P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
1N4933 MCC-1N4933_11 Datasheet
518Kb / 4P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
1N4933 MCC-1N4933 Datasheet
165Kb / 3P
   1 Amp Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
1N4933GP MCC-1N4933GP Datasheet
164Kb / 3P
   1 Amp Glass Passivated Fast Recovery Rectifier 50 - 600 Volts
ER1A-L MCC-ER1A-L Datasheet
285Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 600 Volts
ES1B-LTP MCC-ES1B-LTP Datasheet
302Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Rectifier 50 to 600 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com