công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C9V1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BZX85C9V1
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.3W,5% Tolerance Zener Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX85C9V1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX85C9V1 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C9V1 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C9V1 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BZX85C3V3-BZX85C56
1.3W,5% Tolerance Zener Diode
Small Signal Diode
Rating and Characteristic Curves
Version : D11
Ta = 25℃
0.1
1
10
100
1000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VF - Forw ard Voltage [V]
Ta = 25℃
0.1
1
10
100
1000
0
3
6
9
12
15
VZ - Reverse Voltage [V]
Ta = 25℃
0.01
0.1
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
VZ - Reverse Voltage [V]
Ta = 25℃
0.1
1
10
100
1000
0
10
20
30
40
50
60
VZ - Reverse Voltage [V]
Iz=10mA
Iz=5mA
Iz=2mA
Iz=1mA
f = 1MHz
Ta = 25℃
1
10
100
1000
0
5
10 15 20 25
30 35 40 45
50 55 60
VZ - Reverse Voltage [V]
VR = 0V
VR = 2V
VR = 5V
VR = 20V
VR = 30V
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Temperature [℃]
Figure 1. Power Dissipation vs Ambient Temperature
Valid provided leads at a distance of 0.8mm from case are kept at
ambient temperature
Figure 2. Total Capacitance
Figure 5. Reverse Current vs. Reverse Voltage
Figure 6. Reverse Current vs. Reverse Voltage
Figure 3. Differential Impedance vs. Zener Voltage
Figure 4. Forward Current vs. Forward Voltage


Số phần tương tự - BZX85C9V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX85C9V1 VISHAY-BZX85C9V1 Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
logo
Rectron Semiconductor
BZX85C9V1 RECTRON-BZX85C9V1 Datasheet
88Kb / 2P
   1.3W DO-41 Zener Diode
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX85C9V1 NJSEMI-BZX85C9V1 Datasheet
99Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
BZX85C9V1 FAIRCHILD-BZX85C9V1 Datasheet
49Kb / 3P
   Zeners
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX85C9V1 TAK_CHEONG-BZX85C9V1 Datasheet
289Kb / 4P
   1.3 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - BZX85C9V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX85C3V3 TSC-BZX85C3V3_14 Datasheet
211Kb / 4P
   5% Tolerance Zener Diode
BZX79C2V0 TSC-BZX79C2V0_14 Datasheet
239Kb / 5P
   5% Tolerance Zener Diode
logo
Diotech Company.
BZX85C3V3 DIOTECH-BZX85C3V3 Datasheet
1Mb / 3P
   1.3W EPITAXIAL ZENER DIODE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZT52C2V4-G TSC-BZT52C2V4-G Datasheet
99Kb / 4P
   5% Zener Voltage Tolerance Zener Diode
BZX79C2V0 TSC-BZX79C2V0_11 Datasheet
360Kb / 4P
   500mW,5% Tolerance Zener Diode
BZX79C2V4 TSC-BZX79C2V4 Datasheet
330Kb / 4P
   500mW,5% Tolerance Zener Diode
BZT52C2V4S TSC-BZT52C2V4S_14 Datasheet
247Kb / 5P
   5% Tolerance SMD Zener Diode
BZY55C2V4 TSC-BZY55C2V4_14 Datasheet
241Kb / 5P
   5% Tolerance SMD Zener Diode
BZV55C2V4 TSC-BZV55C2V4_14 Datasheet
240Kb / 5P
   5% Tolerance SMD Zener Diode
logo
Central Semiconductor C...
CLL4729A CENTRAL-CLL4729A Datasheet
51Kb / 2P
   1.0W ZENER DIODE 5% TOLERANCE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com