công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM24P20 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện LM24P20
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium Size Graphic Type LCD Module
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LM24P20 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sharp Corporation

  LM24P20 Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LM24P20
Medium Size Graphic Type LCD Module
Features
n
14 cm [5.7"] display size
n
High contrast (20:1)
n
Black & white display
Specifications
Parameter
Unit
Parameter
Unit
Display size
14 [5.7]
cm [ "]
Brightness
50
cd/m2
Dot format (H x V)
240 x 128
dot
Duty ratio
1/128
-
Dot pitch (H x V)
0.53 x 0.53
mm
Backlight type
1CCFT(E)
-
Active area (H x V)
127.2 x 67.8
mm
Power consumption panel
90
mW
Panel type
*1
-
Backlight
1 500
mW
Panel mode
Transmissive
-
Outline dimensions (W x H x D) 176.0(194.0) x 96.0 x 19.0
mm
Color
B/W
color
Weight
430
g
Contrast ratio
20 : 1
-
Operating temperature
0 to +45
∞C
Response time
400 [-]
ms
Storage temperature
-25 to +60
∞C
*1...Triple Super Twisted Nematic
Outline Dimensions
unit : mm
4-R2.25
4-R1.5
0.53
0.49
A point
74
4-R1.5
135
175.2
176
185
Viewing Area
127.16x67.8
Active Area
194
134x76
Pin 1
4-R1.5
8-R0.5
Pin 12
Pin 3
Pin 2
Pin 1
39.5
66.5
Pin 1


Số phần tương tự - LM24P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM24 NSC-LM24 Datasheet
816Kb / 11P
   Monolithic Triple 3 ns CRT Driver
LM24 NSC-LM24 Datasheet
191Kb / 7P
   Monolithic Triple 7 ns CRT Driver
LM24 NSC-LM24 Datasheet
1Mb / 9P
   Monolithic Triple 9.5 ns CRT Driver
LM24 NSC-LM24 Datasheet
529Kb / 10P
   Monolithic Triple 7.5 ns CRT Driver
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM240120BCW TOPWAY-LM240120BCW Datasheet
788Kb / 10P
   LCD Module User Manual
More results

Mô tả tương tự - LM24P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
LM32019T SHARP-LM32019T Datasheet
64Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM32019P SHARP-LM32019P Datasheet
63Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM32P10 SHARP-LM32P10 Datasheet
81Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM038QB1R10 SHARP-LM038QB1R10 Datasheet
113Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM32010P SHARP-LM32010P Datasheet
35Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM32K071 SHARP-LM32K071 Datasheet
71Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM32P18 SHARP-LM32P18 Datasheet
65Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM24014H SHARP-LM24014H Datasheet
15Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM32K101 SHARP-LM32K101 Datasheet
81Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
LM480261 SHARP-LM480261 Datasheet
75Kb / 1P
   Medium Size Graphic Type LCD Module
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com