công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6296 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện 1N6296
Giải thích chi tiết về linh kiện  1500 WattsTransient Voltage Suppressor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N6296 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N6296 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N6296 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N6296 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N6296 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA =25 unless otherwise noted)


Số phần tương tự - 1N6296

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6296 TRSYS-1N6296 Datasheet
251Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
1N6296 VISHAY-1N6296 Datasheet
125Kb / 7P
   TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
logo
First Silicon Co., Ltd
1N6296 FS-1N6296 Datasheet
702Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pluse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
Dc Components
1N6296 DCCOM-1N6296 Datasheet
740Kb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Chongqing Pingwei Enter...
1N6296 CHONGQING-1N6296 Datasheet
62Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - 1N6296

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1.5KE6.8 TSC-1.5KE6.8_1 Datasheet
376Kb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1.5KE600A LUGUANG-1.5KE600A Datasheet
216Kb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
1.5KE550 LUGUANG-1.5KE550 Datasheet
216Kb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
1.5KE600 LUGUANG-1.5KE600 Datasheet
216Kb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
1.5KE6.8 LUGUANG-1.5KE6.8 Datasheet
215Kb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
1.5KE550A LUGUANG-1.5KE550A Datasheet
216Kb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
1N6267 LUGUANG-1N6267_17 Datasheet
1Mb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
1.5KE LUGUANG-1.5KE Datasheet
1Mb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N5908 MICROSEMI-1N5908 Datasheet
224Kb / 3P
   1500 WATT LOW VOLTAGE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
JANTX1N5632A MICROSEMI-JANTX1N5632A Datasheet
204Kb / 4P
   1500 WATT UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com