công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM115440-14A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - C&K Components

tên linh kiện DM115440-14A
Giải thích chi tiết về linh kiện  D*BM Series compliant
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

DM115440-14A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - C&K Components

Back Button DM115440-14A Datasheet HTML 4Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 5Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 6Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 7Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 8Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 9Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 10Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 11Page - C&K Components DM115440-14A Datasheet HTML 12Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
D*BM Series compliant with ESA/ESCC 3401/080 specification
Connectors Savers, Electrical, Rectangular, Non-Removable
Signal Contacts, and Removable Coaxial and Power Contact For
D*Subminiature
Dimensions shown in mm (inch)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
10
Materials and finishes :
● Connectors :
Shells
Brass
Finish : 0,7 µm min. (28 µin min.) Gold over 1,01 µm min. (40 µin min.) Copper
Insulators
PCT thermoplastic material, UL 94-V0, glass-filled, white color
Signals contacts
Copper alloy / Finish : 1,27 µm (50 µin) min. Gold over Copper underlay
Spacer
PCT thermoplastic material, UL 94-V0, glass-filled, white color
Post retaining
Brass
Finish : 0,7 µm min. (28 µin min.) Gold over 1,01 µm min. (40 µin min.) Copper
● Power and coaxial contacts :
Body
Copper alloy / Finish : 1,27 µm (50 µin) min. Gold over Copper underlay
Insulator (coaxial)
Teflon
Signal contacts (coaxial)
Copper alloy / Finish : 1,27 µm (50 µin) min. Gold over Copper underlay
Retention clip
Beryllium Copper / Finish : 1,27 µm (50 µin) min. Gold over Copper underlay


Số phần tương tự - DM115440-14A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
DM115 ETC1-DM115 Datasheet
232Kb / 17P
   8-Bit CONSTANT CURRENT LED DRIVERS with 3.3v ~ 5v supply voltage
logo
Silicon Touch Technolog...
DM115 SITI-DM115 Datasheet
304Kb / 26P
   8-Bit CONSTANT CURRENT LED DRIVERS with 3.3v ~ 5v supply voltage
logo
ITT Industries
DM115224-1010A ITT-DM115224-1010A Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
DM115224-1020A ITT-DM115224-1020A Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
DM115224-1040A ITT-DM115224-1040A Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
More results

Mô tả tương tự - DM115440-14A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharma Electro Componen...
BM SHARMA-BM Datasheet
352Kb / 2P
   BM Series
logo
Cooper Bussmann, Inc.
BM6031PQ COOPER-BM6031PQ Datasheet
113Kb / 1P
   Supplementary Fuseblocks BM Series
logo
ERNI Electronics
100201930001 ERNI-100201930001 Datasheet
142Kb / 1P
   Federleiste SMD, 91-pol. BM
logo
PHOENIX CONTACT
1676828 PHOENIX-1676828 Datasheet
94Kb / 3P
   HC-M-BM
logo
ERNI Electronics
DC0008057 ERNI-DC0008057 Datasheet
162Kb / 1P
   Federleiste SMD. 133-pol. BM Female Con. SMD. 133 cont. BM
logo
C&K Components
3401-080 CK-COMPONENTS-3401-080 Datasheet
412Kb / 12P
   3401-080 D*BM Connector Savers for D*M Combination Arrangement
logo
ERNI Electronics
DC0008060 ERNI-DC0008060 Datasheet
152Kb / 1P
   Messerleiste SMD. 133-pol. BM Male Con. SMD. 133 cont. BM
394256 ERNI-394256 Datasheet
162Kb / 1P
   Federleiste SMD, 133-pol. BM
100101930001 ERNI-100101930001 Datasheet
117Kb / 1P
   Messerleiste SMD, 91-pol. BM
374723 ERNI-374723 Datasheet
164Kb / 1P
   Messerl. 1mm SMD 50pol. BM EMV
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com