công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STZ6.8T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện STZ6.8T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

STZ6.8T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  STZ6.8T Datasheet HTML 1Page - Rohm STZ6.8T Datasheet HTML 2Page - Rohm STZ6.8T Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
STZ6.8T
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
IR DISRESION MAP
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-Ct CHARACTERISTICS
Ct DISRESION MAP
ZENER VOLTAGE:Vz(V)
Vz-Iz CHARACTERISTICS
ZENER CURRENT(mA)
Zz-Iz CHARACTERISTICS
Vz DISRESION MAP
TIME:t(s)
Rth-t CHARACTERISTICS
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
0123
4
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
AVE:0.120nA
Ta=25℃
VR=3.5V
n=30pcs
1
10
100
012345
f=1MHz
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVE:18.10pF
Ta=25℃
f=1MHz
VR=0V
n=10pcs
0.001
0.01
0.1
1
10
6
6.577.58
Ta=25℃
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=-25℃
Ta=150℃
1
10
100
0.1
1
10
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
AVE:6.80V
Ta=25℃
IZ=5mA
n=30pcs
1
10
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Rth(j-a)
Rth(j-c)
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
0123
4
Ta=125℃
Ta=75℃
Ta=25℃
Ta=-25℃
Ta=150℃
1ms
IM=10mA
IF=100mA
300us
time
Mounted on epoxy board
2/2
2011.03 - Rev.C


Số phần tương tự - STZ6.8T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
STZ6.8T ROHM-STZ6.8T Datasheet
61Kb / 2P
   Zener diode
STZ6.8TFH ROHM-STZ6.8TFH Datasheet
780Kb / 6P
   Zener diode
More results

Mô tả tương tự - STZ6.8T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com