công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA04J1207DQ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - C&K Components

tên linh kiện CA04J1207DQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Illuminated Power Rocker Switches
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

CA04J1207DQ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - C&K Components

  CA04J1207DQ Datasheet HTML 1Page - C&K Components CA04J1207DQ Datasheet HTML 2Page - C&K Components CA04J1207DQ Datasheet HTML 3Page - C&K Components CA04J1207DQ Datasheet HTML 4Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ACTUATOR
CA Series
Illuminated Power Rocker Switches
SP
DP
SP
DP
J1
ROCKER
J7
CURVED ROCKER
7
125 V NEON
8
250 V NEON
2
BLACK
1
WHITE
HOUSING
COLOR
OPTION
CODE
3
RED TRANSLUCENT
5
YELLOW
6
GREEN
ACTUATOR
COLOR
OPTION
CODE
NOTE: Housing frame finish: matte. Special colors
available, consult Customer Service Center.
NOTE: Special colors available,
consult Customer Service Center.
ACTUATOR COLOR
NEON LAMP VOLTAGE
HOUSING COLOR
G
G–111
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com


Số phần tương tự - CA04J1207DQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
CA04J1371-07-DQ CK-COMPONENTS-CA04J1371-07-DQ Datasheet
159Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
2003
CA04J1371-07-HQ CK-COMPONENTS-CA04J1371-07-HQ Datasheet
159Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
2003
CA04J1371-07-P-Q CK-COMPONENTS-CA04J1371-07-P-Q Datasheet
159Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
2003
logo
ITT Industries
CA04J137107DQ ITT-CA04J137107DQ Datasheet
259Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
CA04J137107HQ ITT-CA04J137107HQ Datasheet
259Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
More results

Mô tả tương tự - CA04J1207DQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
CA04J137207Q ITT-CA04J137207Q Datasheet
259Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
logo
C&K Components
CA CK-COMPONENTS-CA Datasheet
159Kb / 4P
   Illuminated Power Rocker Switches
2003
logo
NTE Electronics
54-083 NTE-54-083 Datasheet
7Mb / 9P
   Illuminated Rocker Switches
logo
C&K Components
DM14J72S205Q3 CK-COMPONENTS-DM14J72S205Q3 Datasheet
1Mb / 4P
   Miniature Illuminated Power Rocker Switches
logo
ITT Industries
DM14J72S205Q3 ITT-DM14J72S205Q3 Datasheet
300Kb / 4P
   Miniature Illuminated Power Rocker Switches
logo
CW Industries
GRL-4022-0000 CWIND-GRL-4022-0000 Datasheet
196Kb / 2P
   4000 Series Illuminated Miniature Rocker Switches
GRL-4021-0000 CWIND-GRL-4021-0000 Datasheet
179Kb / 2P
   4000 Series Illuminated Miniature Rocker Switches
GRL-4011-1600 CWIND-GRL-4011-1600_19 Datasheet
198Kb / 2P
   4000 Series Illuminated Miniature Rocker Switches
GRL-4011-0000 CWIND-GRL-4011-0000 Datasheet
198Kb / 2P
   4000 Series Illuminated Miniature Rocker Switches
GRL-4011B-0000 CWIND-GRL-4011B-0000_19 Datasheet
196Kb / 2P
   4000 Series Illuminated Miniature Rocker Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com