công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR10EZPFJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện MCR10EZPFJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact Thick Film Chip Resistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR10EZPFJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  MCR10EZPFJ Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR10EZPFJ Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR10EZPFJ Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR10EZPFJ Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MCR10 (0805 size)
Data Sheet
3/3
www.rohm.com
c
2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2011.06 - Rev.H
Dimensions (Unit : mm)
No.
Material
Resistive element
Silver thick film electrode
Nickel electrode
Sn electrode
Alumina substrate
Overcoating (Resin)
0.4
±0.2
0.4
±0.2
2.0
±0.1
1
2
3
4
5
6
1
2
4
5
6
3
Packaging
C
AB
D
AB
C
D
φ13±0.2
P0
P2
P1
E
F
W
T2
φD0
A0
B0
Label
Reel
Taping
EIAJ ET-7200B compliant
Thick paper
mount
(Underside paper tape) Chip resistor Square punchout hole
Heat crimp cover tape
φ180
0
−1.5
φ60
+1
0
9
+1.0
0
φ1.5
+0.1
0
1.65 +
0.2
−0.1
2.4 +
0.2
−0.1
(Unit: mm)
(Unit: mm)
WF
E
A0
B0
D0
P0
P1
P2
T2
8.0±0.3
3.5±0.05
1.75±0.1
4.0±0.1
4.0±0.1
2.0±0.05
Max. 1.1
Part No. Explanation
Part No.
MC
1
R
Nominal resistance
EZP
5,000
Paper tape (4mm Pitch)
φ180mm (7inch)
0
E Z P
J
Resistance tolerance
±1%
±5%
F
J
±0.5%
D
MCR10
Packaging Specifications Code
Reel (
φ180mm) : Compatible with JEITA standard "EIAJ ET-7200B"
: Standard product
Part No.
Resistance tolerance
Code
Packaging specifications
Reel
Basic ordering unit (pcs)
J(
±5%) F(±1%) D(±0.5%)
F, D
J
:
:
4 digits
3 digits
Resistance code, 3 or 4 digits.
000 denotes jumper type.
Resistance
tolerance
Resistance
code
J is also used
for jumper


Số phần tương tự - MCR10EZPFJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR10EZPF ROHM-MCR10EZPF Datasheet
83Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR10EZPF100 ROHM-MCR10EZPF100 Datasheet
149Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR10EZPF100 ROHM-MCR10EZPF100 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR10EZPF100 ROHM-MCR10EZPF100 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR10EZPF100 ROHM-MCR10EZPF100 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR10EZPFJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR01 ROHM-MCR01_11 Datasheet
138Kb / 4P
   Compact Thick Film Chip Resistors
MCR03_1111 ROHM-MCR03_1111 Datasheet
170Kb / 5P
   Compact Thick Film Chip Resistors
MCR03 ROHM-MCR03_11 Datasheet
141Kb / 5P
   Compact Thick Film Chip Resistors
UCR18 ROHM-UCR18 Datasheet
164Kb / 5P
   Low Ohmic Compact Thick Film Chip Resistors
UCR10 ROHM-UCR10 Datasheet
79Kb / 5P
   Low Ohmic Compact Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPFX1002 ROHM-MCR03EZPFX1002 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPJ133 ROHM-MCR03EZPJ133 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR01MZPF1000 ROHM-MCR01MZPF1000 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18EZPF56R0 ROHM-MCR18EZPF56R0 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
logo
Panasonic Semiconductor
ERJ-6GEYJ241V PANASONIC-ERJ-6GEYJ241V Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com