công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324KVQDR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện LM324KVQDR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TROPHY SERIES Operational Amplifiers
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM324KVQDR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button LM324KVQDR Datasheet HTML 3Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 4Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 5Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 6Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 7Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 8Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 9Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 10Page - Rohm LM324KVQDR Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Technical Note
7/17
LM358DR/PWR/DGKR,LM2904DR/PWR/DGKR/VQDR/VQPWR
LM324DR/PWR/KDR,LM2902DR/PER/KDR/KPWR/KVQDR/KVQPWR
www.rohm.com
2011.06 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Reference Data LM324 family
(*)The data above is ability value of sample, it is not guaranteed.
Input Bias Current – Ambient Temperature
(VCC=30[V],Vicm=28[V],VOUT=1.4[V])
Input Offset Voltage – Common Mode Input Voltage
(VCC=5[V])
Input Bias Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
Input Offset Voltage – Ambient Temperature
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
3V
32V
5V
0℃
25℃
Input Bias Current – Ambient Temperature
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
5V
Input Offset Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
0℃
25℃
Input Offset Current – Ambient Temperature
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
3V
32V
5V
0℃
25℃
0℃
70℃
25℃
Large Signal Voltage Gain
– Ambient Temperature
(RL=2[kΩ])
15V
5V
0℃
25℃
Common Mode Rejection Ratio
– Supply Voltage
Common Mode Rejection Ratio
– Ambient Temperature
5V
3V
32V
Power Supply Rejection Ratio
– Ambient Temperature
Large Signal Voltage Gain – Supply Voltage
(RL=2[kΩ])
70℃
70℃
70℃
32V
70℃
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
LM324 family
Fig. 37
Fig. 38
Fig. 39
Fig. 40
Fig. 41
Fig. 42
Fig. 43
Fig. 44
Fig. 45
Fig. 46
Fig. 47
Fig. 48
[V]
36V
3V


Số phần tương tự - LM324KVQDR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM324K TI-LM324K Datasheet
526Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM324K TI-LM324K Datasheet
598Kb / 24P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM324K TI-LM324K Datasheet
759Kb / 29P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM324K TI-LM324K Datasheet
690Kb / 27P
[Old version datasheet]   Quadruple operationl amplifiers
REVISED JANUARY 2005
LM324K TI-LM324K Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED MARCH 2010
More results

Mô tả tương tự - LM324KVQDR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM393DR ROHM-LM393DR Datasheet
463Kb / 18P
   TROPHY SERIES Comparators
LM358DT ROHM-LM358DT_11 Datasheet
974Kb / 18P
   SIGNATURE SERIES Operational Amplifiers
2011.06 - Rev.B
LM358MX ROHM-LM358MX_11 Datasheet
730Kb / 18P
   NOW SERIES Operational Amplifiers
2011.06 - Rev.C
logo
Linear Technology
LM308A LINER-LM308A_15 Datasheet
459Kb / 8P
   OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Analog Devices
AD8529 AD-AD8529_15 Datasheet
400Kb / 16P
   Operational Amplifiers
REV. D
logo
Texas Instruments
LM112 TI1-LM112_11 Datasheet
450Kb / 8P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
LM107 TI1-LM107_11 Datasheet
444Kb / 12P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM101A NSC-LM101A_00 Datasheet
608Kb / 20P
   Operational Amplifiers
logo
Maxwell Technologies
OP284 MAXWELL-OP284 Datasheet
861Kb / 16P
   Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM108 NSC-LM108 Datasheet
289Kb / 10P
   Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com