công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324DT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện LM324DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIGNATURE SERIES Operational Amplifiers
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM324DT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  LM324DT Datasheet HTML 1Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 2Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 3Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 4Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 5Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 6Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 7Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 8Page - Rohm LM324DT Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
Technical Note
5/17
LM358DT/PT/ST/WDT/WPT,LM2904DT/PT/ST/WDT/WPT
LM324DT/PT/WDT,LM2902DT/PT/WDT
www.rohm.com
2011.06 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Reference Data LM358 family
(*)The data above is ability value of sample, it is not guaranteed.
Input Bias Current – Ambient Temperature
(VCC=30[V],Vicm=28[V],VOUT=1.4[V])
Input Offset Voltage – Common Mode Input Voltage
(VCC=5[V])
Input Bias Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
Input Offset Voltage – Ambient Temperature
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
3V
32V
5V
0℃
25℃
Input Bias Current – Ambient Temperature
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
3V
5V
Input Offset Current – Supply Voltage
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
0℃
25℃
Input Offset Current
– Ambient Temperature
(Vicm=0[V],VOUT=1.4[V])
3V
32V
5V
0℃
25℃
0℃
70℃
25℃
Large Signal Voltage Gain
– Ambient Temperature
(RL=2[kΩ])
15V
5V
0℃
25℃
Common Mode Rejection Ratio
– Supply Voltage
Common Mode Rejection Ratio
– Ambient Temperature
5V
3V
32V
Power Supply Rejection Ratio
– Ambient Temperature
Large Signal Voltage Gain
– Supply Voltage
(RL=2[kΩ])
70℃
70℃
70℃
32V
70℃
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
LM358 family
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
36V
[V]


Số phần tương tự - LM324DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324DT ONSEMI-LM324DT Datasheet
129Kb / 12P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
May, 2002 ??Rev. 8
logo
STMicroelectronics
LM324DT STMICROELECTRONICS-LM324DT Datasheet
915Kb / 16P
   Low Power Quad Operational Amplifiers
Rev 3 June 2005
LM324DT STMICROELECTRONICS-LM324DT Datasheet
1Mb / 22P
   Low-power quad operational amplifiers
Rev 8 - September 2019
logo
ON Semiconductor
LM324DTB ONSEMI-LM324DTB Datasheet
129Kb / 12P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
May, 2002 ??Rev. 8
LM324DTBG ONSEMI-LM324DTBG Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
More results

Mô tả tương tự - LM324DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LM393DT ROHM-LM393DT_11 Datasheet
422Kb / 18P
   SIGNATURE SERIES Comparators
LM393DT ROHM-LM393DT_15 Datasheet
866Kb / 38P
   SIGNATURE SERIES Comparators
LM358DR ROHM-LM358DR Datasheet
797Kb / 18P
   TROPHY SERIES Operational Amplifiers
2011.06 - Rev.B
LM358MX ROHM-LM358MX_11 Datasheet
730Kb / 18P
   NOW SERIES Operational Amplifiers
2011.06 - Rev.C
logo
Linear Technology
LM308A LINER-LM308A_15 Datasheet
459Kb / 8P
   OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Analog Devices
AD8529 AD-AD8529_15 Datasheet
400Kb / 16P
   Operational Amplifiers
REV. D
logo
Texas Instruments
LM112 TI1-LM112_11 Datasheet
450Kb / 8P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
LM107 TI1-LM107_11 Datasheet
444Kb / 12P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM101A NSC-LM101A_00 Datasheet
608Kb / 20P
   Operational Amplifiers
logo
Maxwell Technologies
OP284 MAXWELL-OP284 Datasheet
861Kb / 16P
   Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com