công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-301BL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện LA-301BL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Digit LED Numeric Display
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LA-301BL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  LA-301BL Datasheet HTML 1Page - Rohm LA-301BL Datasheet HTML 2Page - Rohm LA-301BL Datasheet HTML 3Page - Rohm LA-301BL Datasheet HTML 4Page - Rohm LA-301BL Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LA-301 B / L Series
LED displays
Rev.C
4/4
Fig.7 Ratio of Maximum Tolerable Peak Current - Pulse Duration (
ΙV )
1
10
1
10
100
1000
10000
Pulse Duration : tw(µs)
LA-301VB
LA-301VL
Fig.8 Derating
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ambient Temperature(
°C)
-25 -15 -5
5
15 25 35 45 55 65 75 85


Số phần tương tự - LA-301BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LA-301BL ROHM-LA-301BL Datasheet
66Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
More results

Mô tả tương tự - LA-301BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
LAP-401DN ROHM-LAP-401DN Datasheet
78Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-401DN ROHM-LA-401DN_08 Datasheet
112Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LAP-601BL ROHM-LAP-601BL Datasheet
176Kb / 4P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-601BL ROHM-LA-601BL_17 Datasheet
390Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-401DN ROHM-LA-401DN_17 Datasheet
408Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-601BL ROHM-LA-601BL_08 Datasheet
93Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-601 ROHM-LA-601 Datasheet
73Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-401DN ROHM-LA-401DN Datasheet
66Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-501DN ROHM-LA-501DN_17 Datasheet
393Kb / 5P
   Single Digit LED Numeric Display
LA-301BL ROHM-LA-301BL Datasheet
66Kb / 3P
   Single Digit LED Numeric Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com