công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS01-1B85-PP-5000W bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Meder Electronic

tên linh kiện LS01-1B85-PP-5000W
Giải thích chi tiết về linh kiện  LS Level Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEDER [Meder Electronic]
Trang chủ  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS01-1B85-PP-5000W bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  LS01-1B85-PP-5000W Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LS01-1B85-PP-5000W
Item:
| Email: salesasia@meder.com
9512852504
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Item No.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Special Product Data
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
not to exceed their individual max.'s
Contact rating
DC or Peak AC
Switching voltage
DC or Peak AC
Carry current
DC or Peak AC
Switching current
measured with 40% overdrive
Sensor-resistance
PP
Housing material
white
Case colour
Polyurethan
Sealing compound
Environmental data
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
cable not moved
Operating temperature
cable moved
Operating temperature
Storage temperature
IP68
DIN EN 60529
Safety class
Cable specification
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
round cable
Cable type
PVC
Cable material
0,25 sq-mm
Cross section
General data
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
over 5m cable, a resistor is recommended.
Mounting advice
Tightening torque
Modifications in the sense of technical progress are reserved
20.04.11
WKOVACS
01
Version:
Designed by:
Last Change at:
Designed at:
Last Change by:
DKUECHLER
Approval by:
Approval by:
21.04.11
Approval at:
Approval at:


Số phần tương tự - LS01-1B85-PP-5000W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Standex Electronics, In...
LS01-1B85-PP-5000W STANDEX-LS01-1B85-PP-5000W Datasheet
119Kb / 1P
   LS01 Series Liquid Level Sensor
Rev.01
logo
Meder Electronic
LS01-1B85-PP-5000W_DE MEDER-LS01-1B85-PP-5000W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results

Mô tả tương tự - LS01-1B85-PP-5000W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Meder Electronic
LS02-1A66-PP-5000W MEDER-LS02-1A66-PP-5000W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-1500W MEDER-LS02-1A85-PA-1500W Datasheet
61Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1A85-S-2000W MEDER-LS02-1A85-S-2000W Datasheet
134Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W MEDER-LS02-1B66-PP-500W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-1000W MEDER-LS02-1B66-PP-1000W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B84-PA-1500W MEDER-LS02-1B84-PA-1500W Datasheet
56Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B85-PA-1500W MEDER-LS02-1B85-PA-1500W Datasheet
61Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS02-1B85-PP-5000W MEDER-LS02-1B85-PP-5000W Datasheet
113Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS03-1A66-PP-4000W MEDER-LS03-1A66-PP-4000W Datasheet
127Kb / 1P
   LS Level Sensor
LS03-1A66-PP-5000W MEDER-LS03-1A66-PP-5000W Datasheet
128Kb / 1P
   LS Level Sensor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com