công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU24020GU bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện BU24020GU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon monolithic integrated circuit
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU24020GU bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  BU24020GU Datasheet HTML 1Page - Rohm BU24020GU Datasheet HTML 2Page - Rohm BU24020GU Datasheet HTML 3Page - Rohm BU24020GU Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1/3
REV. A
◇Structure
Silicon monolithic integrated circuit
◇Product Series
Lens control LSI
◇Type
BU24020GU
◇Applications
Digital still cameras
◇Functions
・Built-in 4 channels Driver block
: 1-4ch Voltage control type H-bridge(Adaptable to STM 2systems)
・Built-in 2 channels PI driving circuit
・Built-in PLL circuit
◇Absolute maximum ratings (Ta
 25C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Remark
Power supply voltage
DVDD
-0.3~4.5
V
MVCC
-0.3~7.0
V
MVCC12,MVCC34
Input voltage
VIN
-0.3~DVDD+0.3
V
Input/output current *1
IIN
±500
mA
MVCC12,MVCC34
+50
mA
by PIOUT pin
Storage temperature range
TSTG
-55~125
C
Operating temperature range
TOPE
-20~85
C
Permissible dissipation
2
PD
800
mW
This product is not designed for anti-radiation applications.
*1 Must not exceed PD.
*2 To use at a temperature higher than Ta=25
C, derate 11mW per 1 C
(At mounting 50mm x 58mm x 1.75mm glass epoxy board. )
◇Operating conditions (Ta
 25C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Remark
Digital power supply voltage
DVDD
2.7~3.6
DVDD≦MVCC
Driver power supply voltage
MVCC
2.7~5.5
V
MVCC12,MVCC34
clock operating frequency
FCLK
1~28
MHz
Reference clock


Số phần tương tự - BU24020GU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU24020GU ROHM-BU24020GU Datasheet
495Kb / 21P
   u - step System Lens Driver for Digital Still Cameras
BU24020GU-E2 ROHM-BU24020GU-E2 Datasheet
495Kb / 21P
   u - step System Lens Driver for Digital Still Cameras
BU24020GU ROHM-BU24020GU_13 Datasheet
495Kb / 21P
   u - step System Lens Driver for Digital Still Cameras
More results

Mô tả tương tự - BU24020GU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD3490FV ROHM-BD3490FV Datasheet
296Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD822EFV ROHM-BD822EFV Datasheet
131Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD3985FV ROHM-BD3985FV_11 Datasheet
96Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD6041GUL ROHM-BD6041GUL_11 Datasheet
182Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD8676KN ROHM-BD8676KN Datasheet
231Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD6369GUL ROHM-BD6369GUL_11 Datasheet
150Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD6607KN ROHM-BD6607KN_11 Datasheet
139Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD6712AF ROHM-BD6712AF_11 Datasheet
109Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD6973FV ROHM-BD6973FV Datasheet
100Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD9745EKN ROHM-BD9745EKN Datasheet
385Kb / 22P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
BD9885FV ROHM-BD9885FV_09 Datasheet
154Kb / 5P
   Silicon Monolithic Integrated Circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com