công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU16025MUV-E2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện BU16025MUV-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16025MUV-E2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 13Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Technical Note
10/16
BU16025MUV
www.rohm.com
2011.01 - Rev.A
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Look up table of I2C_ONB and HDMIID_EN pin
Name
Pin setting
Output state
OEB
DDCEN I2C_ONB HDMI
ID_EN
I
2C
Buffer
Internal
I
2C slave
HPD
TMDS
Internal R
Normal mode
(recommend)
L
L
H
H
OFF
OFF
active
ON
L
H
H
H
active
OFF
active
ON
HPD_OFF mode
L
L
H
L
OFF
OFF
High Impedance
ON
L
H
H
L
active
OFF
High Impedance
ON
TMDS_OFF mode
H
L
H
H
OFF
OFF
active
OFF
H
H
H
H
active
OFF
active
OFF
HPD_TMDS_OFF mode
H
L
H
L
OFF
OFF
High Impedance
OFF
H
H
H
L
active
OFF
High Impedance
OFF
Display Port
Translator mode (HDMI)
-
H
L
H
active
(HDMI)
active
OFF
Display Port
Translator mode (DVI)
-
H
L
L
active
(DVI)
0xFF
active
OFF
None
-
L
L
-
OFF
OFF
active
OFF
Display Port Translator mode
DisplayPort Translator mode are used to access internal I2C slave. I2C Slave register stores value like below. The ASCII
code of this value is ”DP-HDMI ADAPTOR<EOT>
Please read from address 0x00 to 0x0F at the read cycle.
Slave adr : 7'b100_0000
I2C_ONB
HDMIID_EN
Acknowledge
(from slave) Address
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
L
H : HDMI Connect
Occur
Data
0x44 0x50 0x2D 0x48 0x44 0x4D 0x49 0x20 0x41 0x44 0x41 0x50 0x54 0x4F 0x52 0x04
L : DVI Connect
Occur
Data 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
H
-
None
Data 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
When I2C_ONB=1, slave adr 7'b100_0000 is disabled


Số phần tương tự - BU16025MUV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16025MUV ROHM-BU16025MUV Datasheet
557Kb / 20P
   HDMI Switch ICs
More results

Mô tả tương tự - BU16025MUV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
485Kb / 18P
   1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
BU16006KV ROHM-BU16006KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
logo
Silicon Laboratories
SI53305 SILABS-SI53305 Datasheet
1Mb / 36P
   1:10 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE
SI53304 SILABS-SI53304 Datasheet
1Mb / 33P
   1:6 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C4911510-05 PERICOM-PI6C4911510-05 Datasheet
932Kb / 7P
   2.5V/3.3V 1.5GHz Low Skew 1-to-10 Differential to LVPECL Fanout Buffer with Sync OE
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI53314 SKYWORKS-SI53314 Datasheet
2Mb / 32P
   1:6 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE (<1.25 GHZ)
Rev. 1.0
SI53315 SKYWORKS-SI53315 Datasheet
1Mb / 30P
   1:10 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE (<1.25 GHZ)
Rev. 0.4
logo
ON Semiconductor
NB3H83905C ONSEMI-NB3H83905C Datasheet
206Kb / 15P
   1.8V/2.5V/3.3V Crystal Input to 1 6 LVTTL/LVCMOS Clock Fanout Buffer with OE
November, 2012 ??Rev. 9
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74HSTL85350A POTATO-PO74HSTL85350A_14 Datasheet
1Mb / 7P
   LVCMOS Input to HSTL Output 1:4 Fanout Buffer
PO74HSTL85352A POTATO-PO74HSTL85352A_14 Datasheet
1Mb / 7P
   LVCMOS Input to HSTL Output 1:2 Fanout Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com