công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BU3058FV bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm |
|
BU3058FV bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm |
2 / 5 page 2/4 REV. A ○Electrical Characteristics (VDD=3.3V, Ta=25°C, Crystal Frequency=27.000000MHz, at No Load, unless otherwise specified) Parameter Symbol Limit Unit Conditions Min. Typ. Max. Output H voltage VOH VDD-0.4 - - V IOH=4.0mA Output L voltage VOL - - 0.4 V IOL=4.0mA Operating circuit current IDD - 40.0 52.0 mA Output No Load Input H current 1 IupH -1.5 - 1.5 μA PDB Terminal,VIH=VDD Input H current 2 IdnH 19.0 69.0 136.5 μA TEST Terminal,VIH=VDD Input H current 3 IdirH -1.5 - 1.5 μA VCTRL, SEL1, SEL2 Terminal,VIH=VDD Input L current 1 IupL -126.0 -53.0 -17.0 μA PDB Terminal,VIL=0.0V Input L current 2 IdnL -1.5 - 1.5 μA TEST Terminal,VIL=0.0V Input L current 3 IdirL -1.5 - 1.5 μA VCTRL, SEL1, SEL2 Terminal,VIL=0.0V Crystal Pullability fp ±80 ±105 ±130 ppm 0≦VCTRL≦VDD ※ ※ This is a guarantee with only IC. The arrangement with a crystal maker is required separately about crystal variation. ○Block diagram 7:SEL1 8:SEL2 10:TEST TEST Terminal,With pull-down 4:VCTRL 1:XIN 16:XOUT 11:CLK54M 14:CLKOUT PLL1 PLL2 9:CLK27M VCXO Output Select Control 15:PDB Power-down control terminal With pull-up ○Table of Output Frequency(Crystal Frequency=27.000000MHz) mode No. SEL1 SEL2 14pin 11pin 9pin CLKOUT CLK54M CLK27M ① L L 66.000000MHz 54.000000MHz 27.000000MHz ② L H 74.250000MHz 54.000000MHz 27.000000MHz ③ H L 77.000000MHz 54.000000MHz 27.000000MHz ④ H H 82.000000MHz 54.000000MHz 27.000000MHz |
Số phần tương tự - BU3058FV |
|
Mô tả tương tự - BU3058FV |