công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2219A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 2N2219A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SIGNAL BIPOLAR NPN SILICON
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

2N2219A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Micro Commercial Components

  2N2219A_11 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 6Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 7Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 8Page - Micro Commercial Components 2N2219A_11 Datasheet HTML 9Page - Micro Commercial Components Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
FIGURE 1
Saturated Turn-on Time Test Circuit
FIGURE 2
Saturated Turn-off Time Test Circuit
t
MCC
2N2219A
Revision: A
2011/01/01
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
5 of 10


Số phần tương tự - 2N2219A_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
2N2219AHR STMICROELECTRONICS-2N2219AHR Datasheet
133Kb / 9P
   Hi-Rel NPN bipolar transistor 40 V, 0.8 A
logo
Semicoa Semiconductor
2N2219AL SEMICOA-2N2219AL Datasheet
29Kb / 1P
   Chip Type 2C2222A Geometry 0400 Polarity NPN
2N2219AL SEMICOA-2N2219AL Datasheet
60Kb / 2P
   Type 2N2219AL Geometry 0400 Polarity NPN
logo
Microsemi Corporation
2N2219AL MICROSEMI-2N2219AL Datasheet
68Kb / 2P
   NPN SWITCHING SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N2219AL SEME-LAB-2N2219AL Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO5
More results

Mô tả tương tự - 2N2219A_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
2N2219A MCC-2N2219A Datasheet
136Kb / 9P
   SMALL SIGNAL BIPOLAR NPN SILICON
logo
Microsemi Corporation
2N2219A MICROSEMI-2N2219A Datasheet
231Kb / 2P
   SMALL SIGNAL BIPOLAR NPN SILICON
2N2218A MICROSEMI-2N2218A Datasheet
235Kb / 9P
   SMALL SIGNAL BIPOLAR NPN SILICON
2N2221A MICROSEMI-2N2221A Datasheet
295Kb / 9P
   SMALL SIGNAL BIPOLAR NPN SILICON
2N2484 MICROSEMI-2N2484 Datasheet
267Kb / 10P
   SMALL SIGNAL BIPOLAR NPN SILICON
logo
Seme LAB
BC107 SEME-LAB-BC107 Datasheet
14Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SMALL SIGNAL NPN BIPOLAR TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BC107 NJSEMI-BC107 Datasheet
92Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SMALL SIGNAL NPN BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
BC184L FAIRCHILD-BC184L Datasheet
23Kb / 3P
   SILICON NPN SMALL SIGNAL TRANSISTOR
BC184LC FAIRCHILD-BC184LC Datasheet
25Kb / 3P
   Silicon NPN Small Signal Transistor
BC184C FAIRCHILD-BC184C Datasheet
25Kb / 3P
   Silicon NPN Small Signal Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com