công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXZ2210N50L bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXZ2210N50L
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXZ2210N50L bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IXYS Corporation

  IXZ2210N50L Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 8Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 9Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
IXZ210N50L & IXZ2210N50L
RF Power MOSFET
VDSS
=
500 V
ID25
=
10 A
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
VDSS
TJ = 25°C to 150°C
500
V
VDGR
TJ = 25°C to 150°C; RGS = 1 MΩ
500
V
VGS
Continuous
±20
V
VGSM
Transient
±30
V
ID25
Tc = 25°C
10
A
IDM
Tc = 25°C, pulse width limited by
TJM
60
A
IAR
Tc = 25°C
16
A
EAR
Tc = 25°C
TBD
mJ
dv/dt
IS ≤ IDM, di/dt ≤ 100A/µs, VDD
VDSS,
Tj ≤ 150°C, RG = 0.2Ω
5
V/ns
IS = 0
>200
V/ns
PDC
470
940
W
PDHS
Tc = 25°C, Derate 6.0W/°C above
25°C
235
470
W
PDAMB
Tc = 25°C
10
10
W
RthJC
0.32
0.16
C/W
RthJHS
0.57
0.29
C/W
IXZ210N50L IXZ2210N50L
min.
typ.
max.
VDSS
VGS = 0 V, ID = 4 ma
500
V
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250µΑ
3.5
4.95
6.5
V
IGSS
VGS = ±20 VDC, VDS = 0
±100
nA
IDSS
VDS = 0.8VDSS
TJ = 25C
VGS=0
TJ =125C
50
1
µA
mA
RDS(on)
VGS = 20 V, ID = 0.5ID25
Pulse test, t ≤ 300µS, duty cycle d ≤ 2%
1.0
gfs
VDS = 50 V, ID = 0.5ID25, pulse test
3.8
S
TJ
-55
+175
°C
TJM
+175
°C
Tstg
-55
+ 175
°C
TL
1.6mm(0.063 in) from case for 10 s
300
°C
Weight
4
g
Features
Isolated Substrate
high isolation voltage (>2500V)
excellent thermal transfer
Increased temperature and power
cycling capability
IXYS RF Low Capacitance Z-MOS
TM
Process
Very low insertion inductance (<2nH)
No beryllium oxide (BeO) or other
hazardous materials
Advantages
High Performance RF Package
Easy to mount—no insulators needed
(1) Thermal specifications are for the pack-
age, not per transistor
N-Channel Enhancement Mode Linear 175MHz RF MOSFET
Low Capacitance Z-MOSTM MOSFET Process
Optimized for Linear Operation
Ideal for Class AB & C, Broadcast & Communications Applications
150V (operating)
300 & 550 Watts
175MHz
Note: All data is per the IXZ210N50L single ended device unless otherwise noted.


Số phần tương tự - IXZ2210N50L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXZ2210N50L IXYS-IXZ2210N50L Datasheet
247Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Linear 175MHz RF MOSFET
IXZ2210N50L2 IXYS-IXZ2210N50L2 Datasheet
1Mb / 7P
   N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IXZ2210N50L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF154 MA-COM-MRF154 Datasheet
293Kb / 9P
   Broadband RF Power MOSFET Broadband RF Power MOSFET
logo
IXYS Corporation
DE275-501N16A IXYS-DE275-501N16A Datasheet
162Kb / 5P
   RF Power MOSFET
logo
Advanced Power Technolo...
ARF1518 ADPOW-ARF1518 Datasheet
100Kb / 3P
   RF POWER MOSFET
logo
IXYS Corporation
DE275X2-501N16A IXYS-DE275X2-501N16A Datasheet
175Kb / 4P
   RF Power MOSFET
DE375-102N10A IXYS-DE375-102N10A Datasheet
157Kb / 3P
   RF Power MOSFET
IXZ12210N50L IXYS-IXZ12210N50L Datasheet
304Kb / 4P
   RF Power MOSFET
DE150-102N02A IXYS-DE150-102N02A Datasheet
168Kb / 4P
   RF Power MOSFET
IXZH10N50LA IXYS-IXZH10N50LA Datasheet
266Kb / 9P
   RF Power MOSFET
logo
Advanced Semiconductor
MRF185 ASI-MRF185 Datasheet
37Kb / 1P
   RF POWER MOSFET
BLF245 ASI-BLF245 Datasheet
21Kb / 1P
   RF POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com