công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GP1AQ36L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện GP1AQ36L
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Temperature Operation Type OPIC Photointerrupter with Connector
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

GP1AQ36L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sharp Corporation

  GP1AQ36L Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation GP1AQ36L Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation GP1AQ36L Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
GP1AQ36L
s Electro-optical Characteristics
(Ta = 25˚C )
0
10
20
30
40
50
60
-25
100
75
50
25
0
0.05
0.02
0.01
0.1
0.2
0.5
1.0
50
20
5
2
100
10
1
5mA
16mA
-25
0
25
50
75
100
0.4
0.3
0.2
0
0.1
0.5
0.6
+ 75˚C
+ 25˚C
30
4.5
5.0
5.5
0
10
20
- 0.67mA/˚C
90
{
+ 25˚C,+ 75˚C
V CC=5V
V CC=5V
IOL= 30mA
T a=- 20˚C
T a=- 20˚C,
ICCL
ICCH
Ambient temperature Ta (˚C)
Low level output current I OL ( mA )
Fig. 1 Low Level Output Current vs.
Ambient Temperature
Fig. 2 Low Level Output Voltage vs.
Low Level Output Current
Fig. 3 Low Level Output Voltage vs.
Ambient Temperature
Fig. 4 Supply Current vs. Supply Voltage
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Operating supply voltage
VCC
4.5
-
5.5
V
Low level supply current
ICCL
Light beam uninterrupted
-
-
16.5
mA
Low level output voltage
V OL
Light beam uninterrupted, I OL= 16mA
-
-
0.35
V
High level supply current
I CCH
Light beam interrupted
-
-
16.5
mA
High level output voltage
VOH
RL
Light beam interrupted,
= 47k
V CC x 0.9
--
V
Response
charac-
teristics
Minimum light interrupt time
t H
RL= 4.7k
166
-
-
µs
µs
Minimum light uninterrupt time
tL
166
-
-
Ta= 25˚C
Ambient temperature T a ( ˚C)
Supply voltage VCC ( V)


Số phần tương tự - GP1AQ36L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
GP1A038RBK SHARP-GP1A038RBK Datasheet
84Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Encoder Function
GP1A038RBKL SHARP-GP1A038RBKL Datasheet
84Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Encoder Function
GP1A038RCK SHARP-GP1A038RCK Datasheet
84Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Encoder Function
GP1A038RCKL SHARP-GP1A038RCKL Datasheet
84Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Encoder Function
GP1A05 SHARP-GP1A05 Datasheet
61Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Connector
More results

Mô tả tương tự - GP1AQ36L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
GP1A21 SHARP-GP1A21 Datasheet
45Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Connector
GP1A05A2 SHARP-GP1A05A2 Datasheet
62Kb / 5P
   OPIC Photointerrupter with Connector
GP1A08 SHARP-GP1A08 Datasheet
121Kb / 4P
   HIGH SENSITIVITY TYPE OPIC PHOTOINTERRUPTER
GP1A18 SHARP-GP1A18 Datasheet
125Kb / 4P
   HIGH SENSITIVITY TYPE OPIC PHOTOINTERRUPTER
GP1A05 SHARP-GP1A05 Datasheet
61Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Connector
GP1A34LC SHARP-GP1A34LC Datasheet
43Kb / 4P
   OPIC Photointerrupter with Connector
GP1A19 SHARP-GP1A19 Datasheet
132Kb / 4P
   HIGH SENSITIVITY TYPE OPIC PHOTOINTERRUPTER
GP1A14 SHARP-GP1A14 Datasheet
129Kb / 4P
   HIGH SENSITIVITY TYPE OPIC PHOTOINTERRUPTER
GP1A73A SHARP-GP1A73A Datasheet
51Kb / 4P
   Compact OPIC Photointerrupter with Connector
GP1A15 SHARP-GP1A15 Datasheet
60Kb / 4P
   High Sensing Accuracy Type OPIC Photointerrupter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com