công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4001 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N4001
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N4001 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  1N4001_11 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N4001_11 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N4001_11 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 1N4001_11 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1N4001 thru 1N4007
1
100
4
0
10
20
30
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperesversus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
40
50
60
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperesversus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
4
6
20
10
µAmps
20
120
40
60
80
100
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
TA=25
°C
40
60
100
140
TA=100
°C
MCC
Revision: A
2011/01/01
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
3 of 4


Số phần tương tự - 1N4001_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001 TSC-1N4001_11 Datasheet
144Kb / 2P
   1.0 AMPS. Silicon Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N4001_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N4007-BP MCC-1N4007-BP Datasheet
226Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001H-T MCC-1N4001H-T Datasheet
440Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101 MCC-RL101_11 Datasheet
243Kb / 5P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N4001 YFWDIODE-1N4001 Datasheet
409Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
RL101GP MCC-RL101GP_16 Datasheet
207Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101GP MCC-RL101GP_11 Datasheet
245Kb / 5P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101 MCC-RL101 Datasheet
78Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
RL101 MCC-RL101_13 Datasheet
317Kb / 5P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001 MCC-1N4001_15 Datasheet
203Kb / 4P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001 MCC-1N4001 Datasheet
86Kb / 3P
   1 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com