công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD10KA5WF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện BD10KA5WF
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD10KA5WF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BD10KA5WF Datasheet HTML 2Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 3Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 4Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 5Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 6Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 7Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 8Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 9Page - Rohm BD10KA5WF Datasheet HTML 10Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
BD□□KA5,BD□□KA5W Series,BD00KA5W Series
Technical Note
9/9
www.rohm.com
2009.04 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
(Unit : mm)
SOP8
4
°
+6°
−4°
0.17
+0.1
-0.05
0.595
6
4
3
8
2
5
1
7
5.0
±0.2
(MAX 5.35 include BURR)
1.27
0.42
±0.1
S
Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Embossed carrier tape
Tape
Quantity
Direction
of feed
The direction is the 1pin of product is at the upper left when you hold
reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand
2500pcs
E2
()
Direction of feed
Reel
1pin


Số phần tương tự - BD10KA5WF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD10KA5WF ROHM-BD10KA5WF Datasheet
329Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD10KA5WF-E2 ROHM-BD10KA5WF-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   500mA Variable/Fixed Output LDO Regulators Built-in thermal shutdown circuit
BD10KA5WF-E2 ROHM-BD10KA5WF-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BD10KA5WFP ROHM-BD10KA5WFP Datasheet
324Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD10KA5WFP-E2 ROHM-BD10KA5WFP-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   500mA Variable/Fixed Output LDO Regulators Built-in thermal shutdown circuit
More results

Mô tả tương tự - BD10KA5WF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BDXXKA5 ROHM-BDXXKA5 Datasheet
364Kb / 10P
   500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00HA5WEFJ ROHM-BD00HA5WEFJ Datasheet
457Kb / 12P
   500mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00GA5WEFJ ROHM-BD00GA5WEFJ Datasheet
463Kb / 12P
   500mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0_10 Datasheet
392Kb / 10P
   1A Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BAXXJC5 ROHM-BAXXJC5_09 Datasheet
381Kb / 10P
   1.5A Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BA15NC0WT ROHM-BA15NC0WT Datasheet
392Kb / 10P
   1A Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ Datasheet
492Kb / 12P
   1.5A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00GA3WEFJ ROHM-BD00GA3WEFJ Datasheet
523Kb / 12P
   300mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ Datasheet
491Kb / 12P
   1A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00GC0WEFJ ROHM-BD00GC0WEFJ Datasheet
543Kb / 12P
   1A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com