công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD00C0AWFP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện BD00C0AWFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Standard Variable Output LDO Regulators
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD00C0AWFP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  BD00C0AWFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 6Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 7Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 8Page - Rohm BD00C0AWFP Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
Technical Note
2/11
BD00C0AWFP,BD00C0AWCP-V5
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Electrical characteristics
Unless otherwise specified, Ta=25℃, Vcc=10V,VCTL=5V,Io=0mA,Vo=5.0Vsetting
(The resistor of between ADJ and Vo =56.7kΩ,ADJ and GND =10kΩ)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Shut Down Current
Isd
0
10
µA
VCTL=0V
Bias Current
Ib
0.5
1.0
mA
ADJ Terminal Voltage
VADJ
0.742
0.750
0.758
V
Io=50mA
Dropout Voltage
Δ
Vd
0.3
0.5
V
Vcc=Vo×0.95, Io=500mA
Ripple Rejection
R.R.
45
55
dB
f=120Hz,ein
*1=1Vrms,
Io=100mA
Line Regulation
Reg.I
20
60
mV
Vcc=6→25V
Load Regulation
Reg.L
Vo×0.010 Vo×0.015
V
Io=5mA→1A
Temperature Coefficient of
Output Voltage
Tcvo.1
+0.04
%/℃
Io=5mA,Tj=-40 ~ -20℃
Tcvo.2
±
0.005
%/℃
Io=5mA,Tj=-20 ~ +105℃
CTL ON Mode Voltage
VthH
2.0
V
ACTIVE MODE
CTL OFF Mode Voltage
VthL
0.8
V
OFF MODE
CTL Bias Current
ICTL
25
50
µA
*1
ein : Input Voltage Ripple


Số phần tương tự - BD00C0AWFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFPS-M ROHM-BD00C0AWFPS-M Datasheet
693Kb / 20P
   Single-Output LDO Regulator 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator
BD00C0AWFPS-ME2 ROHM-BD00C0AWFPS-ME2 Datasheet
693Kb / 20P
   Single-Output LDO Regulator 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator
More results

Mô tả tương tự - BD00C0AWFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5_10 Datasheet
353Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5_11 Datasheet
320Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators with Shutdown Switch
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ_13 Datasheet
513Kb / 20P
   1A Variable Output LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com