công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA2902YFV-C bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện BA2902YFV-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Operational Amplifiers: Ground Sense
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA2902YFV-C bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA2902YFV-C Datasheet HTML 6Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 7Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 8Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 9Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 10Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 11Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 12Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 13Page - Rohm BA2902YFV-C Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Technical Note
10/16
BA2904YF-C,BA2904YFVM-C,BA2902YF-C,BA2902YFV-C
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Test Circuit 2 Switch Condition
SW No.
SW
1
SW
2
SW
3
SW
4
SW
5
SW
6
SW
7
SW
8
SW
9
SW
10
SW
11
SW
12
SW
13
SW
14
Supply Current
OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
High Level Output Voltage
OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF
Low Level Output Voltage
OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Output Source Current
OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
Output Sink Current
OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
Slew Rate
OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
ON
ON OFF OFF OFF OFF
Gain Bandwidth Product
OFF ON OFF OFF ON
ON OFF OFF ON
ON OFF OFF OFF OFF
Equivalent Input Noise Voltage
ON OFF OFF OFF ON
ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF
Measurement Circuit 3 Amplifier To Amplifier Coupling
Fig. 51 Test Circuit 2 (each Op-Amp)
SW1
SW2
SW3
SW10
SW11
SW12
A
VIN-
VIN+
RL
VCC
VEE
SW9
SW6
SW7
SW8
CL
SW13
SW14
A
V
VOUT
RS
SW5
SW4
V
R1
R2
Fig. 53 Test Circuit 3
VCC
VEE
R1
V
R2
R1//R2
VOUT1
=0.5[Vrms]
VIN
VCC
VEE
R1
V
R2
R1//R2
VOUT2
OTHER
CH
CS=20×log
100×VOUT1
VOUT2
40dB amplifier
40dB amplifier
Fig. 52 Slew Rate Input Waveform
VH
VL
Input wave
t
Input voltage
VH
VL
Δ t
ΔV
Output wave
SR=ΔV/Δt
t
Output voltage


Số phần tương tự - BA2902YFV-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2902YFV-CE2 ROHM-BA2902YFV-CE2 Datasheet
471Kb / 30P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - BA2902YFV-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2904YF-M ROHM-BA2904YF-M Datasheet
565Kb / 29P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
BA2904FC ROHM-BA2904FC Datasheet
471Kb / 30P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902YF-M ROHM-BA2902YF-M Datasheet
565Kb / 29P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
BA10324AF-E2 ROHM-BA10324AF-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_13 Datasheet
644Kb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_14 Datasheet
1Mb / 56P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358FV-E2 ROHM-BA10358FV-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2904F-E2 ROHM-BA2904F-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
LM358F-E2 ROHM-LM358F-E2 Datasheet
1Mb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
01.Aug.2016 Rev.005
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2 Datasheet
554Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com