công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA222P20IRZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA222P20IRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA222P20IRZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Intersil Corporation

  ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA222P20IRZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 33 page
background image
ISLA222P
4
FN7853.1
June 17, 2011
Pin Configuration - CMOS Mode
ISLA222P
(72 LD QFN)
TOP VIEW
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
D1
DNC
D2
DNC
D3
DNC
CLKOUT
DNC
RLVDS
OVSS
D4
DNC
D5
DNC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
DNC
DNC
NAPSLP
VCM
AVSS
VINBP
VINBN
AVSS
AVDD
AVDD
AVSS
VINAN
VINAP
AVSS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15
16
17
18
CLKDIV
IPTAT
DNC
RESETN
33
34
35
36
D6
DNC
D7
DNC
40
39
38
37
58
57
56
55
Thermal Pad Not Drawn to Scale.
Consult Mechanical Drawing for
Physical Dimensions
Connect Thermal Pad to AVSS
Pin Descriptions - 72 Ld QFN, CMOS Mode
PIN NUMBER
CMOS PIN NAME
CMOS PIN FUNCTION
1, 2, 17, 28, 30, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57,
58, 59, 60, 63
DNC
Do Not Connect
9, 10, 19, 20, 21, 70, 71, 72
AVDD
1.8V Analog Supply
5, 8, 11, 14
AVSS
Analog Ground
27, 32, 62
OVDD
1.8V Output Supply
26, 45, 61, 65
OVSS
Output Ground
3
NAPSLP
Tri-Level Power Control (Nap, Sleep modes)
4
VCM
Common Mode Output


Số phần tương tự - ISLA222P20IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA222P20IRZ RENESAS-ISLA222P20IRZ Datasheet
1Mb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results

Mô tả tương tự - ISLA222P20IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA212P RENESAS-ISLA212P Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA222P RENESAS-ISLA222P Datasheet
1Mb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA212P INTERSIL-ISLA212P Datasheet
1Mb / 35P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224P INTERSIL-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P RENESAS-ISLA216P Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P_1104 INTERSIL-ISLA216P_1104 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P INTERSIL-ISLA216P Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA214P13IRZ INTERSIL-ISLA214P13IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 5, 2012
ISLA216P13IRZ INTERSIL-ISLA216P13IRZ Datasheet
1,010Kb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 10, 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com