công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21440 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL21440
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Reference with Comparator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21440 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21440_11 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL21440_11 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
ISL21440
9
FN6532.2
February 23, 2011
FIGURE 11. COMPARATOR OUTPUT HIGH VOLTAGE vs LOAD
FIGURE 12. HYSTERESIS - 0mV (V+ = 5V
)
FIGURE 13. HYSTERESIS - 12.5mV (V+ = 5V)
FIGURE 14. HYSTERESIS - 25mV (V+ = 5V)
FIGURE 15. HYSTERESIS - 37.5mV (V+ = 5V)
FIGURE 16. HYSTERESIS - 50mV (V+ = 5V)
Typical Performance Curves (Continued)
0
2
4
6
8
10
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ILOAD (mA)
V+ = 2V
V+ = 3V
V+ = 5V
V+ = 11V
0
1
2
3
4
5
6
-60 -55-50-45-40-35-30-25-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
IN+ - IN- (mV)
0
1
2
3
4
5
6
-60-55 -50 -45 -40-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
IN+ - IN- (mV)
0
1
2
3
4
5
6
-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
IN+ - IN- (mV)
0
1
2
3
4
5
6
-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
IN+ - IN- (mV)
0
1
2
3
4
5
6
-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10 -5 0 5 101520 25 3035 4045 505560
IN+ - IN- (mV)


Số phần tương tự - ISL21440_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21440IRTZ INTERSIL-ISL21440IRTZ Datasheet
541Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
logo
Renesas Technology Corp
ISL21440IRTZ RENESAS-ISL21440IRTZ Datasheet
958Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
logo
Intersil Corporation
ISL21440IRTZ-T13 INTERSIL-ISL21440IRTZ-T13 Datasheet
541Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
logo
Renesas Technology Corp
ISL21440IRTZ-T13 RENESAS-ISL21440IRTZ-T13 Datasheet
958Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
logo
Intersil Corporation
ISL21440IUZ INTERSIL-ISL21440IUZ Datasheet
541Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
More results

Mô tả tương tự - ISL21440_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL21440 RENESAS-ISL21440 Datasheet
958Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
logo
Intersil Corporation
ISL21440 INTERSIL-ISL21440 Datasheet
541Kb / 15P
   Micropower Voltage Reference with Comparator
logo
Linear Technology
LT6703-2 LINER-LT6703-2 Datasheet
166Kb / 12P
   Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference
LT6703-2 LINER-LT6703-2_15 Datasheet
187Kb / 14P
   Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference
LT6703-2 LINER-LT6703-2_1 Datasheet
182Kb / 14P
   Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference
LT6703HV-2 LINER-LT6703HV-2_15 Datasheet
187Kb / 14P
   Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference
LT6703HV-3 LINER-LT6703HV-3_15 Datasheet
187Kb / 14P
   Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference
LT6703-3 LINER-LT6703-3_15 Datasheet
187Kb / 14P
   Micropower, Low Voltage Comparator with 400mV Reference
LT6700 LINER-LT6700 Datasheet
289Kb / 20P
   Micropower, Low Voltage, Dual Comparator with 400mV Reference
logo
Linear Dimensions Semic...
LT6700CS6-3TRMPBF LINEAR_DIMENSIONS-LT6700CS6-3TRMPBF Datasheet
455Kb / 20P
   Micropower, Low Voltage, Dual Comparator with 400mV Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com