công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDH25D14HF-6R8MC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện CDH25D14HF-6R8MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ferrite drum core construction
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDH25D14HF-6R8MC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sumida Corporation

  CDH25D14HF-6R8MC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDH25D14HF-6R8MC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDH25D14HF-6R8MC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDH25D14HF-6R8MC Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Page 4 of 4
Revised: 9-Jul-11
SMD
SMD
SMD
SMD Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
CDH25D14
0
6
12
18
24
30
36
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0
10
20
30
40
50
60
0
4
8
12
16
20
24
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0
10
20
30
40
50
60
0
3
6
9
12
15
18
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10
20
30
40
50
60
Solder Reflow Condition
170
±10 ℃,60~120s
40s
230
245℃ PEAK
Heat Endurance
Temperature Chart
300
60
120
180
240
0
0
100
150
200
250
300
50
10
T (℃)
T (s)
60
260℃
230℃
0
100
150
200
250
300
50
T (℃)
300
120
180
240
0
T (s)
60
Neumarkt
Obernzell
Chicago
Tel.+49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com
Tel.+49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com
Tel.+1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com
Taipei
Shenzhen
Shanghai
Hong Kong
Tel.+1-408-3219660
FAX.+1-408-321-9308
sales@us.sumida.com
Tel.+65-6296-3388
FAX.+65-6296-3390
sales@sg.sumida.com
Tel.+82-2-6237-0777
FAX.+82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com
Tel.+81-3-5202-7112
FAX.+81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com
San Jose
Singapore
Seoul
Tokyo
Please refer to the sales offices on our website - http://www.sumida.com
Tel.+886-2-8751-2737
FAX.+886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com
Tel.+86-755-8291-0228
FAX.+86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com
Tel.+86-021-5836-3299
FAX.+86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com
Tel.+852-2880-6688
FAX.+852-2565-9600
sales@hk.sumida.com
Saturation Current & Temperature Rise Graph
L (20
℃)
△T
L (105
℃)
13. CDH25D14HF-150MC
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
14. CDH25D14HF-220MC
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
15. CDH25D14HF-330MC
DC (A)
△T (℃)
L (
μH)


Số phần tương tự - CDH25D14HF-6R8MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDH25D11 SUMIDA-CDH25D11 Datasheet
138Kb / 3P
   Magnetically unshielded construction RoHS Compliance
CDH25D11 SUMIDA-CDH25D11 Datasheet
527Kb / 7P
   Power Inductor
CDH25D11D SUMIDA-CDH25D11D Datasheet
217Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDH25D11DHF-100MC-H SUMIDA-CDH25D11DHF-100MC-H Datasheet
217Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDH25D11DHF-100MC-H SUMIDA-CDH25D11DHF-100MC-H Datasheet
182Kb / 3P
   SMD Power Inductor
More results

Mô tả tương tự - CDH25D14HF-6R8MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDRH3D23 SUMIDA-CDRH3D23_12 Datasheet
173Kb / 5P
   Ferrite drum core construction.
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22_12 Datasheet
181Kb / 6P
   Ferrite drum core construction.
CDRH8D58 SUMIDA-CDRH8D58_12 Datasheet
153Kb / 5P
   Ferrite drum core construction.
CDC90D48 SUMIDA-CDC90D48 Datasheet
159Kb / 2P
   Ferrite drum core construction
CDRH5D28RH125 SUMIDA-CDRH5D28RH125 Datasheet
183Kb / 4P
   Ferrite drum core construction
CDRH7D58RA SUMIDA-CDRH7D58RA Datasheet
142Kb / 3P
   Ferrite drum core construction
CDRH10D38D SUMIDA-CDRH10D38D Datasheet
170Kb / 4P
   Ferrite drum core construction
CDRH10D38DHP SUMIDA-CDRH10D38DHP Datasheet
163Kb / 4P
   Ferrite drum core construction
CDRH10D68RT125 SUMIDA-CDRH10D68RT125 Datasheet
232Kb / 5P
   Ferrite drum core construction
CDRH12D58A SUMIDA-CDRH12D58A Datasheet
182Kb / 5P
   Ferrite drum core construction
CDRCH12D78B SUMIDA-CDRCH12D78B Datasheet
210Kb / 4P
   Ferrite drum core construction.
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com