công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12T3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS12T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS12T3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  SS12T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
NSS12200LT1G
http://onsemi.com
4
10 ms
100 ms
1 s
Thermal Limit
1 ms
Cibo (pF)
Figure 7. Input Capacitance
Figure 8. Output Capacitance
VEB, EMITTER BASE VOLTAGE (V)
4.0
3.0
2.0
1.0
0
125
150
300
325
350
375
Figure 9. Safe Operating Area
VCE (Vdc)
100
1.0
0.1
0.01
0.01
0.1
10
VCB, COLLECTOR BASE VOLTAGE (V)
10
5.0
4.0
1.0
0
75
100
125
150
200
175
6.0
5.0
200
225
250
275
175
Cobo (pF)
2.0 3.0
9.0
8.0
6.0 7.0
1.0
10


Số phần tương tự - SS12T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
63Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
86Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
April, 2008 - Rev. 0
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
64Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
58Kb / 4P
   Power MOSFET 170 mAmps, 100 Volts
March, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - SS12T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NSS12200LT1G ONSEMI-NSS12200LT1G Datasheet
102Kb / 5P
   12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSS12201LT1G ONSEMI-NSS12201LT1G Datasheet
131Kb / 5P
   12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) NPN Transistor
August, 2009 ??Rev. 5
NSS40200LT1G ONSEMI-NSS40200LT1G Datasheet
102Kb / 5P
   40 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSV40200LT1G ONSEMI-NSV40200LT1G Datasheet
119Kb / 6P
   40 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
August, 2013 ??Rev. 13
NSS20200LT1G ONSEMI-NSS20200LT1G Datasheet
102Kb / 5P
   20 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSS40200UW6T1G ONSEMI-NSS40200UW6T1G Datasheet
66Kb / 5P
   40 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSS60200LT1G ONSEMI-NSS60200LT1G Datasheet
132Kb / 5P
   60 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
August, 2009 ??Rev. 1
NSS20200LT1G ONSEMI-NSS20200LT1G_07 Datasheet
106Kb / 5P
   20 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2007 ??Rev. 2
NSS60200L ONSEMI-NSS60200L_15 Datasheet
71Kb / 5P
   60 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
August, 2015 ??Rev. 2
NSS40200LT1G ONSEMI-NSS40200LT1G_07 Datasheet
106Kb / 5P
   40 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2007 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com