công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE5730G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MJE5730G
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage PNP Silicon Plastic Power Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MJE5730G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MJE5730G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJE5730G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJE5730G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJE5730G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MJE5730G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MJE5730, MJE5731, MJE5731A
http://onsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC = 25_C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Collector−Emitter Sustaining Voltage (Note 1) (IC = 30 mAdc, IB = 0)
MJE5730
MJE5731
MJE5731A
VCEO(sus)
300
350
375
Vdc
Collector Cutoff Current
(VCE = 200 Vdc, IB = 0)
MJE5730
(VCE = 250 Vdc, IB = 0)
MJE5731
(VCE = 300 Vdc, IB = 0)
MJE5731A
ICEO
1.0
1.0
1.0
mAdc
Collector Cutoff Current
(VCE = 300 Vdc, VBE = 0)
MJE5730
(VCE = 350 Vdc, VBE = 0)
MJE5731
(VCE = 400 Vdc, VBE = 0)
MJE5731A
ICES
1.0
1.0
1.0
mAdc
Emitter Cutoff Current (VBE = 5.0 Vdc, IC = 0)
IEBO
1.0
mAdc
ON CHARACTERISTICS (Note 1)
DC Current Gain
(IC = 0.3 Adc, VCE = 10 Vdc)
(IC = 1.0 Adc, VCE = 10 Vdc)
hFE
30
10
150
Collector−Emitter Saturation Voltage (IC = 1.0 Adc, IB = 0.2 Adc)
VCE(sat)
1.0
Vdc
Base−Emitter On Voltage (IC = 1.0 Adc, VCE = 10 Vdc)
VBE(on)
1.5
Vdc
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Current Gain − Bandwidth Product (IC = 0.2 Adc, VCE = 10 Vdc, f = 2.0 MHz)
fT
10
MHz
Small−Signal Current Gain (IC = 0.2 Adc, VCE = 10 Vdc, f = 1.0 kHz)
hfe
25
1. Pulse Test: Pulse Width
v 300 ms, Duty Cycle v 2.0%.
TJ = 25°C
0.03
Figure 1. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
2.0
0.02 0.03
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
30
10
3.0
Figure 2. Collector−Emitter Saturation Voltage
0.02
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
0
0.05
0.3
1.2
5.0
VCE = 10 V
1.0
2.0
1.4
1
TJ = 150°C
20
0.5
0.3
0.8
0.6
0.1
VCE(sat)) @ IC/IB = 5.0
0.2
0.2
0.4
25°C
−55 °C
100
50
200
150°C
−55 °C
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
1.0
0.8
1.4
1.2
0.4
0
0.6
0.2
Figure 3. Base−Emitter Voltage
0.05
0.2
2.0
0.1
0.5
0.3
1.0
0.02 0.03
VBE(sat) @ IC/IB = 5.0
TJ = − 55°C
25°C
150°C
1.0
0
TC, CASE TEMPERATURE (°C)
0
50
175
0.8
0.6
0.4
0.2
75
100
125
Figure 4. Normalized Power Derating
SECOND BREAKDOWN
DERATING
THERMAL
DERATING
25
150


Số phần tương tự - MJE5730G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE5730G ONSEMI-MJE5730G Datasheet
82Kb / 6P
   High Voltage PNP Silicon Plastic Power Transistors
January, 2015 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MJE5730G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730_15 Datasheet
82Kb / 6P
   High Voltage PNP Silicon Plastic Power Transistors
January, 2015 ??Rev. 8
MJD5731 ONSEMI-MJD5731 Datasheet
95Kb / 8P
   High Voltage PNP Silicon Power Transistors
March, 2003 - Rev. 0
MJD5731 ONSEMI-MJD5731_11 Datasheet
119Kb / 5P
   High Voltage PNP Silicon Power Transistors
January, 2011 ??Rev. 4
MJD5731 ONSEMI-MJD5731_13 Datasheet
133Kb / 5P
   High Voltage PNP Silicon Power Transistors
August, 2013 ??Rev. 5
2N4918 ONSEMI-2N4918_17 Datasheet
203Kb / 6P
   Medium-Power Plastic PNP Silicon Transistors
January, 2017 ??Rev. 12
BD136G ONSEMI-BD136G_13 Datasheet
86Kb / 4P
   Plastic Medium-Power Silicon PNP Transistors
December, 2013 ??Rev. 16
2N4918 ONSEMI-2N4918_04 Datasheet
120Kb / 6P
   Medium-Power Plastic PNP Silicon Transistors
July, 2004 ??Rev. 11
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N4919 NJSEMI-2N4919 Datasheet
197Kb / 1P
   MEDIUM-POWER PLASTIC PNP SILICON TRANSISTORS
logo
Micro Commercial Compon...
TIP105 MCC-TIP105_13 Datasheet
331Kb / 4P
   PNP Plastic Medium-Power Silicon Transistors
logo
ON Semiconductor
2N4918G ONSEMI-2N4918G Datasheet
117Kb / 6P
   Medium-Power Plastic PNP Silicon Transistors
July, 2004 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com