công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS9014 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện STS9014
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STS9014 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STS9014 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STS9014 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STS9014 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STS9014 Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-T0A048-000
1
STS9014
NPN Silicon Transistor
PIN Connection
C
B
E
TO-92
Description
• General purpose application
• Switching application
Features
• Excellent hFE linearity : hFE(IC=0.1 mA) /
hFE(IC=2 mA) = 0.95(Typ.)
• Low noise : NF=10dB(Max.) at f=1KHz
• Complementary pair with STS9015
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STS9014
STS9014
TO-92
Absolute maximum ratings
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Ratings
Unit
Collector-Base voltage
VCBO
60
V
Collector-Emitter voltage
VCEO
50
V
Emitter-Base voltage
VEBO
5
V
Collector current
IC
150
mA
Emitter current
IE
-150
mA
Collector dissipation
PC
625
mW
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
-55~150
°C
Electrical Characteristics
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector cut-off current
ICBO
VCB=50V, IE=0
-
-
50
nA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V, IC=0
-
-
100
nA
DC current gain
hFE
*
VCE=5V, IC=1mA
100
-
1000
-
Collector-Emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=100mA, IB=10mA
-
0.1
0.25
V
Transistion frequency
fT
VCE=10V, IC=1mA
60
-
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
-
2
3.5
pF
Noise figure
NF
VCB=6V, IC=0.1mA,
f=1KHz, Rg=10KΩ
-
-
10
dB
* : hFE rank / B : 100 ~ 300, C : 200 ~ 600, D : 400 ~ 1000.


Số phần tương tự - STS9014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STS9014 AUK-STS9014 Datasheet
92Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STS9014 KODENSHI-STS9014 Datasheet
213Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STS9014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com