công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD1664 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện STD1664
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STD1664 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STD1664 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STD1664 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STD1664 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STD1664 Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. STD1664 Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
KSD-T5B009-001
2
STD1664
Electrical Characteristics
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-Base breakdown voltage
BVCBO
IC=50 , IE=0
40
-
-
V
Collector-Emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=1 , IB=0
32
-
-
V
Emitter-Base breakdown voltage
BVEBO
IE=50 , IC=0
5
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=20V, IE=0
-
-
0.5
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=4V, IC=0
-
-
0.5
DC current gain
hFE
*
VCE=3V, IC=0.1A
100
-
320
-
Collector-Emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=500 , IB=50
-
0.15
0.4
V
Transition frequency
fT
VCE=5V, IC=50
-
150
-
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1
-
15
-
* : hFE rank / O : 100 ~ 200, Y : 160 ~ 320


Số phần tương tự - STD1664

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STD1664 AUK-STD1664 Datasheet
81Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STD1664 KODENSHI-STD1664 Datasheet
307Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD1664

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com