công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC403Q bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện STC403Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STC403Q bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STC403Q Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STC403Q Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STC403Q Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STC403Q Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. STC403Q Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. STC403Q Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
KSD-T5A002-002
1
STC403Q
NPN Silicon Transistor
PIN Connection
SOT-223
Applications
• Power amplifier application
• High current switching application
Features
• Power transistor General Purpose application
• Low saturation voltage
: VCE(sat)=0.4V(Typ.)
• High Voltage: VCEO= 60V Min
Ordering Information
Absolute Maximum Ratings
[Ta=25℃]
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Collector-Base voltage
VCBO
80
V
Collector-Emitter voltage
VCEO
60
V
Emitter-base voltage
VEBO
5
V
IC
3
A(DC)
Collector current
ICP*
6
A(Pulse)
PC
1.1
Collector Power dissipation
PC**
1.5
W
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
-55~150
°C
* :
Single pulse, tp= 300 ㎲
** : When mounted on ceramic substrate(250 ㎟×0.8t)
Type No.
Marking
Package Code
STC403Q
STC403
SOT-223
: Year & Week Code


Số phần tương tự - STC403Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STC403Q KODENSHI-STC403Q Datasheet
375Kb / 6P
   NPN Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STC403Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com