công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA8550SF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện STA8550SF
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Silicon Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STA8550SF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STA8550SF Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STA8550SF Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STA8550SF Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STA8550SF Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-T5C001-001
1
STA8550SF
PNP Silicon Transistor
PIN Connection
SOT-23F
Descriptions
• High current application
• Radio in class B push-pull operation
Feature
• Complementary pair with STC8050SF
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STA8550SF
8B □ □
② ③
SOT-23F
Device Code ②hFE Rank ③Year&Week Code
Absolute Maximum Ratings
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Collector-base voltage
VCBO
-30
V
Collector-emitter voltage
VCEO
-25
V
Emitter-base voltage
VEBO
-6
V
Collector current
IC
-800
mA
Collector power dissipation
PC*
350
mW
Junction temperature
TJ
150
°C
Storage temperature range
Tstg
-55~150
°C
* : Package mounted on 99.5% Alumina 10
×8×0.6mm
Electrical Characteristics
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ. Max.
Unit
Collector-emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=-1mA, IB=0
-25
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-30V, IE=0
-
-
-50
nA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-6V, IC=0
-
-
-50
nA
DC current gain
hFE*
VCE=-1V, IC=-50mA
85
-
300
-
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-500mA, IB=-50mA
-
-
-0.5
V
Base-emitter voltage
VBE
VCE=-1V, IC=-500mA
-
-0.85
-1.2
V
Transition frequency
fT
VCE=-5V, IC=-10mA
-
200
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V, IE=0, f=1MHz
-
19
-
pF
* : hFE Rank
/
B : 85~160, C : 120~200, D : 160~300
1
2
3


Số phần tương tự - STA8550SF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STA8550SF AUK-STA8550SF Datasheet
254Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STA8550SF KODENSHI-STA8550SF Datasheet
285Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STA8550SF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com