công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDZ6V8WA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện SDZ6V8WA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Zener Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SDZ6V8WA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SDZ6V8WA Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8WA Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8WA Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8WA Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8WA Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Rev. date: 29-NOV-10
KSD-D5C013-001
www.auk.co.kr
1 of 5
SDZ6V8WA
ZENER DIODE
Small Signal Zener Diode
General Description
These diodes small signal Zener diodes, fabricated in planar
technology. Miniature surface mount package is excellent for
hand-held and portable applications where is space is limited.
Features and Benefits
 Silicon epitaxial planar diode
 Low Zener impedance and low leakage current
 Standard Zener voltage tolerance is 4.3%.
 Full lead (Pb)-free device and RoHS compliant device
 Available in “Green” device
Applications
 Voltage regulator
Ordering Information
Part Number
Marking Code
Package
Packaging
SDZ6V8WA
T4
SOT-23
Tape & Reel
Marking Information
Pinning Information
Pin
Description
Simplified Outline
Graphic Symbol
1
Cathode (Diode 1)
2
Cathode (Diode 2)
3
Common Anode
T 4 = Specific Device Code
□ = Year & Week Code Marking
T 4
SOT-23


Số phần tương tự - SDZ6V8WA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SDZ6V8WA AUK-SDZ6V8WA Datasheet
96Kb / 3P
   Zener Diode
SDZ6V8WAU AUK-SDZ6V8WAU Datasheet
97Kb / 3P
   Zener Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ6V8WAU KODENSHI-SDZ6V8WAU Datasheet
210Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - SDZ6V8WA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q_18 Datasheet
171Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2Z KODENSHI-SDZ6V2Z Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8 KODENSHI-SDZ6V8 Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8D KODENSHI-SDZ6V8D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ18VG KODENSHI-SDZ18VG Datasheet
260Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ24V KODENSHI-SDZ24V Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2D KODENSHI-SDZ6V2D Datasheet
149Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2F KODENSHI-SDZ6V2F Datasheet
161Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q Datasheet
151Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ5V1D KODENSHI-SDZ5V1D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com