công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2937L-XX-TQ2-T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LM2937L-XX-TQ2-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LM2937L-XX-TQ2-T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Unisonic Technologies

Back Button LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet HTML 10Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
LM2937
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
8 of 10
www.unisonic.com.tw
QW-R102-012.G
TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
-10
10
Line Transient Response
20
-20
0
3V
030
40
0V
20
40
100
Ripple Rejection
1K
40
50
10
10K
100K
60
70
Frequency (Hz)
1.0
3.0
Low Voltage Behavior
4.0
2.0
2.0
5.0 6.0
1.0
3.0
4.0
5.0
Input Voltage (V)
0
4
6
2
2
8
10
0
4
6
Input Voltage (V)
12
14
8
10
12
14
50
60
Load Transient Response
IOUT=50mA
VOUT=5 V
Ta=25℃
Time (μs)
1M
IOUT=500mA
VOUT=5 V
TJ=25℃
Low Voltage Behavior
IOUT=500mA
TJ=25℃
0
6
3
3
9
12
0
6
Input Voltage (V)
15
18
9
12
15
18
Low Voltage Behavior
VOUT=15 V
TJ=25℃
Time (μs)
-1
1
2
-50
0
400
03
4
0
50
56
VIN=10V
VOUT=5 V
IOUT=50mA
COUT=10 F
0
0
VOUT=10V
VOUT=8 V
IOUT=500mA
VOUT=12 V
μ


Số phần tương tự - LM2937L-XX-TQ2-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM2937L-XX-TQ2-T UTC-LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet
144Kb / 10P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2937L-XX-TQ2-T UTC-LM2937L-XX-TQ2-T Datasheet
291Kb / 10P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM2937L-XX-TQ2-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJU7223 NJRC-NJU7223 Datasheet
127Kb / 5P
   500mA Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3107 ADMOS-AMS3107 Datasheet
82Kb / 9P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS2907 ADMOS-AMS2907 Datasheet
80Kb / 8P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS3107 ADMOS-AMS3107_1 Datasheet
77Kb / 9P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Taiwan Memory Technolog...
T6328A TMT-T6328A Datasheet
473Kb / 10P
   500mA Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS2907 ADMOS-AMS2907_05 Datasheet
68Kb / 8P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS2905 ADMOS-AMS2905_05 Datasheet
67Kb / 8P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
LM2937 UTC-LM2937 Datasheet
144Kb / 10P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2937 UTC-LM2937_17 Datasheet
249Kb / 10P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
LM2937 UTC-LM2937_V01 Datasheet
291Kb / 10P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
E-Tech Electronics LTD
LM2937 ETL-LM2937 Datasheet
246Kb / 10P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com