công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8638SRGER bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8638SRGER
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Channel, Bipolar-Input, SAR Analog-to-Digital Converter
Download  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8638SRGER bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8638SRGER Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS8638SRGER Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 75 page
background image
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2.7
3.2
3.7
4.2
4.7
5.2
5.7
Maximum DNL
Minimum DNL
AVDD (V)
G013
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
±2.5V
±5V
±10V
0−5V
0−10V
Maximum DNL
Minimum DNL
Signal Range
G014
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
Maximum DNL
Minimum DNL
Reference Voltage (V)
G015
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
1
2
3
4
5
6
7
Maximum DNL
Minimum DNL
Channel Number
G016
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
−40 −25 −10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Maximum DNL
Minimum DNL
Free-Air Temperature (°C)
G017
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2.5
5
7.5
10
12.5
15
Maximum DNL
Minimum DNL
HVDD, Positive High-Voltage Supply (V)
G018
ADS8634
ADS8638
SBAS541A
– MAY 2011 – REVISED AUGUST 2011
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = +25°C, internal reference = 2.5V, channel 0, range = ±2.5V, AVDD = 2.7V, DVDD = 1.8V, HVDD = 10V, HVSS
=
–10V, and fSAMPLE = 1MSPS, unless otherwise noted.
DNL vs ANALOG SUPPLY VOLTAGE
DNL vs SIGNAL RANGE
Figure 3.
Figure 4.
DNL vs REFERENCE VOLTAGE
DNL vs CHANNEL NUMBER
Figure 5.
Figure 6.
DNL vs FREE-AIR TEMPERATURE
DNL vs POSITIVE HIGH-VOLTAGE SUPPLY
Figure 7.
Figure 8.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS8634 ADS8638


Số phần tương tự - ADS8638SRGER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8638SRGER TI1-ADS8638SRGER Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Channel, Bipolar-Input, SAR Analog-to-Digital Converter with Software-Selectable Ranges
More results

Mô tả tương tự - ADS8638SRGER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8638 TI1-ADS8638_14 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Channel, Bipolar-Input, SAR Analog-to-Digital Converter with Software-Selectable Ranges
logo
Kingbright Corporation
HFT012 KINGBRIGHT-HFT012 Datasheet
684Kb / 13P
   12-bit SAR type Analog-to-Digital converter
logo
ams AG
AS1538 AMSCO-AS1538_1 Datasheet
749Kb / 20P
   8/4-Channel, 12-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
ADS7881 TI-ADS7881 Datasheet
337Kb / 26P
[Old version datasheet]   12-BIT, 4-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7881 BURR-BROWN-ADS7881_13 Datasheet
831Kb / 31P
   12-BIT, 4-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
STMicroelectronics
STEVAL-AKI001V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-AKI001V1 Datasheet
988Kb / 4P
   Evaluation board for the ADC120 8-channel, 50ksps to 1Msps, 12-bit analog to digital converter
Rev 1 - February 2020
logo
Intersil Corporation
ISL267450 INTERSIL-ISL267450 Datasheet
747Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK9231 AKM-AK9231 Datasheet
341Kb / 11P
   Dual 12-Bit 1MSPS SAR A/D Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL267450 RENESAS-ISL267450 Datasheet
1Mb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Intersil Corporation
ISL267450IBZ INTERSIL-ISL267450IBZ Datasheet
744Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
August 10, 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com