công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5263IRGCT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5263IRGCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC 4 Vpp Full-scale Input
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5263IRGCT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5263IRGCT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5263IRGCT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 69 page
background image
ADS5263
SLAS760A
– MAY 2011 – REVISED AUGUST 2011
www.ti.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS GENERAL
– 16-BIT ADC MODE
Typical values are at 25
°C, AVDD = 3.3V, LVDD = 1.8V, 50% clock duty cycle, –1dBFS differential analog input (unless
otherwise noted).
MIN and MAX values are across the full temperature range TMIN = –40°C to TMAX = 85°C, AVDD = 3.3V, LVDD = 1.8V
100 MSPS
80 MSPS
PARAMETERS
UNITS
MA
MI
MIN
TYP
TYP
MAX
X
N
ANALOG INPUT
Differential input voltage range (0-dB gain)
4
4
Vpp
Differential input resistance (at dc)
2.5
2.5
k
Ω
Differential input capacitance
12
12
pF
Analog input bandwidth
700
700
MHz
Analog input common-mode current (per input pin)
8
8
µA/MSPS
VCM common-mode output voltage
1.5
1.5
V
VCM output current capability
3
3
mA
DC ACCURACY
Offset error
±10 ±30
±10
mV
EGREF
Gain error due to internal reference inaccuracy alone
-2.5
±0.5
2.5
±0.5
% FS
EGCHAN Gain error of channel alone
1
1
% FS
Gain matching
0.5%
0.5%
POWER SUPPLY
IAVDD
Analog supply current
370 390
290
mA
Digital and output buffer supply current with 100-
Ω external LVDS
ILVDD
110 150
100
mA
termination
Analog power
1.22
0.96
W
Digital power
0.2
0.18
W
Global power down
63 110
63
mW
Standby
208 250
208
mW
10
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s) :ADS5263


Số phần tương tự - ADS5263IRGCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5263IRGCT TI1-ADS5263IRGCT Datasheet
1Mb / 75P
[Old version datasheet]   Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC
ADS5263IRGCT-NM TI1-ADS5263IRGCT-NM Datasheet
1Mb / 75P
[Old version datasheet]   Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC
More results

Mô tả tương tự - ADS5263IRGCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5263 TI1-ADS5263_15 Datasheet
2Mb / 84P
[Old version datasheet]   Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC
ADS5263 TI-ADS5263_13 Datasheet
1Mb / 82P
[Old version datasheet]   Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC
ADS5263_1110 TI1-ADS5263_1110 Datasheet
1Mb / 75P
[Old version datasheet]   Quad Channel 16-Bit, 100-MSPS High-SNR ADC
logo
Analog Devices
AD9446 AD-AD9446_17 Datasheet
707Kb / 37P
   16-Bit, 80/100 MSPS ADC
AD9446-80LVDS AD-AD9446-80LVDS Datasheet
959Kb / 36P
   16-Bit, 80/100 MSPS ADC
REV. 0
AD9446 AD-AD9446 Datasheet
952Kb / 36P
   16-Bit, 80/100 MSPS ADC
REV. 0
AD7383-4 AD-AD7383-4 Datasheet
1Mb / 33P
   Pseudo Differential Input, Quad, 4 MSPS Simultaneous Sampling, 16-Bit/14-Bit, SAR ADC
Rev. 0
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8411 AKM-AK8411 Datasheet
346Kb / 25P
   Single Channel Input, 16 Bit 5 MSPS Video ADC
logo
Texas Instruments
ADS5294 TI1-ADS5294 Datasheet
2Mb / 67P
[Old version datasheet]   Octal Channel 14-Bit, 80 MSPS High-SNR and Low-Power ADC
ADS5294IPFP TI1-ADS5294IPFP Datasheet
2Mb / 67P
[Old version datasheet]   Octal Channel 14-Bit, 80 MSPS High-SNR and Low-Power ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com