công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC04-12TB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện LC04-12TB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom Line-Card Applications
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

LC04-12TB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Semtech Corporation

  LC04-12TB Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation LC04-12TB Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
8
ã 2000 Semtech Corp.
www.semtech.com
PROTECTION PRODUCTS
LC04-12
Contact Information
Semtech Corporation
Protection Products Division
652 Mitchell Rd., Newbury Park, CA 91320
Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804
t
r
a
P
r
e
b
m
u
N
g
n
i
k
r
o
W
e
g
a
tl
o
V
r
e
p
y
t
Q
l
e
e
R
e
z
i
S
l
e
e
R
B
T
.
2
1
-
4
0
C
LV
2
10
0
5h
c
n
I
7
E
T
.
2
1
-
4
0
C
LV
2
10
0
5
2h
c
n
I
3
1
Note:
(1) No suffix indicates tube pack.
Ordering Information


Số phần tương tự - LC04-12TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
LC04-6 SEMTECH-LC04-6 Datasheet
195Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom LineCard Applications?
LC04-6 SEMTECH-LC04-6 Datasheet
167Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom Linecard Applications
LC04-6.TB SEMTECH-LC04-6.TB Datasheet
167Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom Linecard Applications
LC04-6TB SEMTECH-LC04-6TB Datasheet
195Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom LineCard Applications?
LC04-6TE SEMTECH-LC04-6TE Datasheet
195Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom LineCard Applications?
More results

Mô tả tương tự - LC04-12TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
LC05-6 SEMTECH-LC05-6_03 Datasheet
104Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom Line-Card Applications
LC05-6 SEMTECH-LC05-6 Datasheet
180Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom Line-Card Applications?
LC04-6 SEMTECH-LC04-6_05 Datasheet
167Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom Linecard Applications
LC04-6 SEMTECH-LC04-6 Datasheet
195Kb / 7P
   Dual Low Capacitance TVS Array for Telecom LineCard Applications?
logo
Protek Devices
VSMF05LC PROTEC-VSMF05LC_11 Datasheet
493Kb / 6P
   multi-line low capacitance tvs array
MSMF05LC PROTEC-MSMF05LC_12 Datasheet
496Kb / 6P
   MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
VSMF05LCC PROTEC-VSMF05LCC_11 Datasheet
518Kb / 6P
   multi-line low capacitance tvs array
SMP6LC05-2P PROTEC-SMP6LC05-2P_12 Datasheet
728Kb / 7P
   MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
MSMF05LCC PROTEC-MSMF05LCC_11 Datasheet
517Kb / 6P
   MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
VSMF05LCC PROTEC-VSMF05LCC_12 Datasheet
521Kb / 6P
   MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com