công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL22DNAW015C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện TL22DNAW015C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Illuminated Toggles
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

TL22DNAW015C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  TL22DNAW015C Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. TL22DNAW015C Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. TL22DNAW015C Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. TL22DNAW015C Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. TL22DNAW015C Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Series TL
Fully Illuminated Toggles
www.nkk.com
A122
A
AT527MA Black Hex Nut
Use as Face Nut
Chrome/Steel
AT527M Hex Nut
Use as Backup Nut
Nickel/Steel
AT508 Lockwasher
Not to use with Panel Seal
Steel with Chromate/Zinc
AT401P O-ring
Use for Panel Seal
Natural Rubber
Panel Cutouts
TL22DNAW016G
TYPICAL SWITCH DIMENSIONS
17.5mm Toggle
2b
1b
2a
1a
v
L ( ) I
L ( ) I
(1.17) Typ
.046
(2.0) Typ
.079
(5.0) Typ
.197
(2.5)
.098
(6.0) Dia
.236
25°
M12 P1
(17.5)
.689
(10.0)
.394
(21.0)
.827
(5.4)
.213
(0.5) Typ
.020
(3.5)
.138
(0.6) Typ
.024
(4.7) Typ
.185
(0.8) Typ
.031
(13.5)
.531
(1.1) x (2.0) Typ
.043 x .079
Keyway
(4.5)
.177
(18.0) Sq
.709
TL22SCAG015C
11.0mm Toggle
2b
1b
2a
1a
v
L ( ) I
L ( ) I
(1.17) Typ
.046
(2.0) Typ
.079
(5.0) Typ
.197
25°
M12 P1
(11.0)
.433
(10.0)
.394
(21.0)
.827
(5.4)
.213
(0.5) Typ
.020
(3.5)
.138
(0.6) Typ
.024
(4.7) Typ
.185
(0.8) Typ
.031
(13.5)
.531
(1.1) x (2.0) Typ
.043 x .079
(2.5)
.098
Keyway
(6.0)
.236
(18.0) Sq
.709
OPTIONAL HARDWARE
STANDARD HARDWARE
(0.5)
.020
(1.0)
.039
(12.1)
.476
(15.8) Dia
.622
(13.8) Dia
.543
M12 P1
(14.0)
.551
(16.0)
.630
(2.0)
.079
(1.5)
.059
(12.1) Dia
.476
(17.5) Dia
.689
(14.0)
.551
M12 P1
(16.0)
.630
(2.0)
.079
Hardware details in Accessories & Hardware section.
Maximum Panel Thickness
with Standard Hardware
.157” (4.0mm)
Maximum Panel Thickness
with Standard Hardware
& AT401P O-ring
.236” (6.0mm)
(12.5) Dia
.492
(12.5) Dia
.492
(11.5)
.453
(1.5)
.060


Số phần tương tự - TL22DNAW015C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
TL22DNAW015C NKK-TL22DNAW015C Datasheet
152Kb / 6P
   General Specifications
More results

Mô tả tương tự - TL22DNAW015C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
B12JJPC NKK-B12JJPC Datasheet
127Kb / 4P
   Subminiature Fully Illuminated Toggles
B12JJPC NKK-B12JJPC_12 Datasheet
434Kb / 4P
   Subminiature Fully Illuminated Toggles
JF01PC NKK-JF01PC Datasheet
45Kb / 1P
   Ultra-Miniature Fully Illuminated Toggles
G12JPC NKK-G12JPC Datasheet
123Kb / 4P
   Fully Illuminated Ultra-Miniature Toggles
logo
List of Unclassifed Man...
G12JHC ETC2-G12JHC Datasheet
427Kb / 4P
   Fully Illuminated Ultra-Miniature Toggles
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
GB15JPC NKK-GB15JPC_10 Datasheet
129Kb / 4P
   Ultra-Miniature Fully Illuminated Plungers
GW12LJPC NKK-GW12LJPC Datasheet
115Kb / 4P
   Ultra-Thin Fully Illuminated Paddles
GB15JPC NKK-GB15JPC Datasheet
139Kb / 4P
   Ultra-Miniature Fully Illuminated Plungers
logo
List of Unclassifed Man...
GW12LJPD ETC2-GW12LJPD Datasheet
387Kb / 4P
   Ultra-Thin Fully Illuminated Paddles
GB15JHF ETC2-GB15JHF Datasheet
288Kb / 4P
   Ultra-Miniature Fully Illuminated Plungers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com