công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-100F-5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện S-100F-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  100W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

S-100F-5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  S-100F-5 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. S-100F-5 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MechanicalSpecification
DeratingCurve
StaticCharacteristics(24V)
FileName:S-100F-SPEC2010-10-18
CaseNo.902Unit:mm
AMBIENTTEMPERATURE(
)
INPUTVOLTAGE(V)60Hz
(HORIZONTAL)
(VERTICAL)
-10
-10
0
0
10
20
30
40
50
45
60
55
20
40
60
80
100
S-100F-5,7.5
S-100F-12,24
80
160
85
170
90
95
180
100
190
105
200
110
210
115
220
120
230
125
240
250
130
260
28
32
24
20
16
12
8
Ta=25
50
100
200
150
250
300
350
TerminalPinNo. Assignment
PinNo.
PinNo.
1
2
4,5
3
6,7
Assignment
Assignment
DCOUTPUT -V
DCOUTPUT +V
FG
AC/L
AC/N
3.5
197
6.5
190
22
157
4.5
7
6
5
4
3
2
1
120
199
57.5
4-
M
3
3-M
3
BlockDiagram
fosc:83KHz
CIRCUIT
DETECTION
O.L.P.
EMI
FILTER
RECTIFIERS
230
115
&
FILTER
POWER
SWITCHING
FILTER
&
RECTIFIERS
+V
-V
I/P
FG
CONTROL
PWM
O.V.P.
100WSingleOutputSwitchingPowerSupply
S - 1 0 0 F series


Số phần tương tự - S-100F-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
S-100F-5 MEANWELL-S-100F-5 Datasheet
387Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results

Mô tả tương tự - S-100F-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
PLN-100 MEANWELL-PLN-100 Datasheet
193Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100H MEANWELL-HLG-100H Datasheet
315Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100_1107 MEANWELL-HLG-100_1107 Datasheet
323Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
NES-100 MEANWELL-NES-100_10 Datasheet
386Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100 MEANWELL-HLG-100 Datasheet
317Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
LPV-100 MEANWELL-LPV-100 Datasheet
353Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
LPV-100_1107 MEANWELL-LPV-100_1107 Datasheet
1Mb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
PLC-100 MEANWELL-PLC-100_12 Datasheet
225Kb / 3P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
CLG-100-12 XPPOWER-CLG-100-12 Datasheet
198Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-100 MEANWELL-S-100 Datasheet
410Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-100 RSG-RS-100 Datasheet
161Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com