công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS25B28-P1J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện GS25B28-P1J
Giải thích chi tiết về linh kiện  20~25WAC-DC Single Output Desktop
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

GS25B28-P1J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  GS25B28-P1J Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. GS25B28-P1J Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FileName:GS25B-SPEC 2011-06-14
NAMEPLATE
POWERLED
70 10mm
11 0.5mm
Ta(
)
0
10
20
30
40
70
100
StaticCharacteristics
INPUTVOLTAGE
0
50
60
70
60
100
260
80
90
100
80
Plug Assignment
Standardplug:P1J
33
79
50
ID2.1xOD5.5
C"+"
MechanicalSpecification
DeratingCurve
Unit:mm
UL118516AWG1230 50mmfor5V~12V
UL118518AWG1830 50mmfor15V~48V
20~25W AC-DCSingleOutputDesktop
G S 2 5 B series
P/N
OUTPUT
P1J
CENTER
+


Số phần tương tự - GS25B28-P1J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
GS25B28-P1J MEANWELL-GS25B28-P1J Datasheet
122Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
More results

Mô tả tương tự - GS25B28-P1J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
ES25A MEANWELL-ES25A Datasheet
167Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
GS25A MEANWELL-GS25A_12 Datasheet
194Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
GS25B MEANWELL-GS25B Datasheet
122Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
ES25B MEANWELL-ES25B Datasheet
175Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
ES25C MEANWELL-ES25C Datasheet
188Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
GS25A MEANWELL-GS25A Datasheet
120Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
GS25A MEANWELL-GS25A_11 Datasheet
176Kb / 2P
   20~25WAC-DC Single Output Desktop
P25B-T MEANWELL-P25B-T Datasheet
157Kb / 2P
   25WAC-DC Triple Output Desktop
P25B-T MEANWELL-P25B-T_07 Datasheet
157Kb / 2P
   25WAC-DC Triple Output Desktop
P25A-T MEANWELL-P25A-T Datasheet
162Kb / 2P
   25WAC-DC Triple Output Desktop
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com