công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRC234S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KRC234S
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRC234S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRC234S Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRC234S Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRC234S Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2002. 5. 14
3/3
KRC231S~KRC235S
Revision No : 3
1
30
10
3
1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
h
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.1
1
FE
C
0.3
1
3
10
30
100
300
1k
3
10
30
100
300
1k
2k
COMMON EMITTER
V
=5V
Ta=25 C
CE
CE(sat)
C
100
300
1k
3
10
30
100
300
500
50
5
COMMON EMITTER
V
=5V
Ta=25 C
CE
I /I =20
C B
B
C
I /I =10
100
30
10
3
1
0.3
0.1
0.03
B
on
0.1
0.01
BASE CURRENT I
(mA)
B
R
- I
0.3
1
3
10
30
100
300
1k
f=1kHz
V
=0.3V
V
v
~
I =1mA
B
h
h
V
IN


Số phần tương tự - KRC234S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC231M KEC-KRC231M Datasheet
197Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, AUDIO MUTING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC231S KEC-KRC231S Datasheet
202Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, AUDIO MUTING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC232M KEC-KRC232M Datasheet
197Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, AUDIO MUTING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC232S KEC-KRC232S Datasheet
202Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, AUDIO MUTING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC233M KEC-KRC233M Datasheet
197Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, AUDIO MUTING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Mô tả tương tự - KRC234S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com