công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRA112S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KRA112S
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA112S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA112S Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA112S Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA112S Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA112S Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2002. 7. 9
2/4
KRA110S~KRA114S
Revision No : 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
)
Note : * Characteristic of Transistor Only.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB=-50V, IE=0
-
-
-100
nA
Emitter Cut-off Current
IEBO
VEB=-5V, IC=0
-
-
-100
nA
DC Current Gain
hFE
VCE=-5V, IC=-1mA
120
-
-
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC=-10mA, IB=-0.5mA
-
-0.1
-0.3
V
Transition Frequency
fT *
VCE=-10V, IC=-5mA
-
250
-
MHz
Input Resistor
KRA110S
R1
-
4.7
-
k
KRA111S
-
10
-
KRA112S
-
100
-
KRA113S
-
22
-
KRA114S
-
47
-
Switching
Time
Rise
Time
KRA110S
tr
VO=-5V
VIN=-5V
RL=1k
-
0.2
-
S
KRA111S
-
0.065
-
KRA112S
-
0.4
-
KRA113S
-
0.1
-
KRA114S
-
0.15
-
Storage
Time
KRA110S
tstg
-
2.0
-
KRA111S
-
1.7
-
KRA112S
-
3.0
-
KRA113S
-
2.0
-
KRA114S
-
1.5
-
Fall
Time
KRA110S
tf
-
0.3
-
KRA111S
-
0.3
-
KRA112S
-
1.7
-
KRA113S
-
0.8
-
KRA114S
-
1.5
-


Số phần tương tự - KRA112S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA112S KEC-KRA112S Datasheet
164Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Mô tả tương tự - KRA112S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com