công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDV348E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDV348E
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV348E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV348E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV348E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2009. 11. 11
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDV348E
Revision No : 1
VCO.
FEATURES
・Low Series Resistance : rS=0.50Ω(Max.)
・Small Package.
MAXIMUM RATING (Ta=25
℃)
ESC
DIM
MILLIMETERS
A
B
C
D
E
1.60 0.10
1.20 0.10
0.80 0.10
0.30 0.05
0.60 0.10
D
C
1
2
E
1. ANODE
2. CATHODE
F
0.13 0.05
F
+_
+_
+_
+_
+_
+_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
VARIABLE CAPACITANCE DIODE
SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Marking
VT
Type Name
Lot No.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Reverse Voltage
VR
10
V
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~150
Forward Current
IF
20
mA
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Voltage
VR
IR=1μA
10
-
-
V
Reverse Current
IR
VR=6V
-
-
10
nA
VR=6V, TA=85℃
-
-
100
Capacitance
C1V
VR=1V, f=1MHz
37
40
44
pF
C2V
VR=2V, f=1MHz
21
-
26
C3V
VR=3V, f=1MHz
14
15.8
17.6
C4V
VR=4V, f=1MHz
-
12.1
-
Capacitance Ratio
C1V/C3V
f=1MHz
2.15
2.53
-
-
C1V/C4V
f=1MHz
-
3.3
-
-
Series Resistance
rS
VR=1V, f=470MHz
-
0.25
0.5


Số phần tương tự - KDV348E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E KEC-KDV348E Datasheet
50Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV348E KEC-KDV348E_15 Datasheet
366Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

Mô tả tương tự - KDV348E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com