công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK15C88-NF45TR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện STK15C88-NF45TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-Kbit (32 K x 8) PowerStore nvSRAM Unlimited RECALL Cycles
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

STK15C88-NF45TR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Cypress Semiconductor

Back Button STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor STK15C88-NF45TR Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
STK15C88
Document Number: 001-50593 Rev. *C
Page 8 of 17
Data Retention and Endurance
Parameter
Description
Min
Unit
DATAR
Data Retention
100
Years
NVC
Nonvolatile STORE Operations
1,000
K
Capacitance
In the following table, the capacitance parameters are listed.[4]
Parameter
Description
Test Conditions
Max
Unit
CIN
Input Capacitance
TA = 25 C, f = 1 MHz,
VCC = 0 to 3.0 V
5pF
COUT
Output Capacitance
7
pF
Thermal Resistance
In the following table, the thermal resistance parameters are listed.[4]
Parameter
Description
Test Conditions
28-pin SOIC
(300 mil)
28-pin SOIC
(330 mil)
Unit
JA
Thermal Resistance
(Junction to Ambient)
Test conditions follow standard test methods and
procedures for measuring thermal impedance,
per EIA / JESD51.
TBD
TBD
C/W
JC
Thermal Resistance
(Junction to Case)
TBD
TBD
C/W
Figure 4. AC Test Loads
5.0V
Output
30 pF
R1 480
R2
255
AC Test Conditions
Input Pulse Levels .................................................. 0 V to 3 V
Input Rise and Fall Times (10% - 90%)........................ <5 ns
Input and Output Timing Reference Levels ................... 1.5 V
Note
4. These parameters are guaranteed by design and are not tested.
[+] Feedback


Số phần tương tự - STK15C88-NF45TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK15C88-NF45TR SIMTEK-STK15C88-NF45TR Datasheet
377Kb / 15P
   32Kx8 PowerStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK15C88-NF45TR CYPRESS-STK15C88-NF45TR Datasheet
474Kb / 15P
   256 Kbit (32K x 8) PowerStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK15C88-NF45TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
CY14C256Q CYPRESS-CY14C256Q Datasheet
1Mb / 33P
   256-Kbit (32 K x 8) SPI nvSRAM Infinite read, write, and RECALL cycles
CY14V256LA CYPRESS-CY14V256LA_13 Datasheet
497Kb / 22P
   256-Kbit (32 K x 8) nvSRAM
STK15C88 CYPRESS-STK15C88 Datasheet
474Kb / 15P
   256 Kbit (32K x 8) PowerStore nvSRAM
CY14C256PA CYPRESS-CY14C256PA Datasheet
1Mb / 44P
   256-Kbit (32 K x 8) SPI nvSRAM with Real Time Clock Infinite read, write, and RECALL cycles
CY14MC256J CYPRESS-CY14MC256J_13 Datasheet
1Mb / 30P
   256-Kbit (32 K x 8) Serial (I2C) nvSRAM
CY14U256LA CYPRESS-CY14U256LA Datasheet
499Kb / 22P
   256-Kbit (32 K 횞 8) nvSRAM
CY14B256Q1 CYPRESS-CY14B256Q1_13 Datasheet
1Mb / 29P
   256-Kbit (32 K x 8) Serial (SPI) nvSRAM
CY14MB064Q CYPRESS-CY14MB064Q Datasheet
938Kb / 29P
   64-Kbit (8 K x 8) SPI nvSRAM Infinite read, write, and RECALL cycles
CY14B256LA CYPRESS-CY14B256LA_12 Datasheet
863Kb / 22P
   256-Kbit (32 K 횞 8) nvSRAM
CY14B256LA CYPRESS-CY14B256LA_11 Datasheet
790Kb / 22P
   256-Kbit (32 K 횞 8) nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com