công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDV142E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDV142E
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV142E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV142E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV142E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2003. 10. 24
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDV142E
SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
Revision No : 0
For antenna switches in mobile applications.
FEATURES
Low Capacitance : CT=0.35[pF] (Max.)
Low Series resistance : rS=1.5[ ] (Max.).
Small Package : ESC.
MAXIMUM RATING (Ta=25
)
ESC
DIM
MILLIMETERS
A
B
C
D
E
1.60 0.10
1.20 0.10
0.80 0.10
0.30 0.05
0.60 0.10
D
C
1
2
E
1. ANODE
2. CATHODE
F
0.13 0.05
F
+_
+_
+_
+_
+_
+_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Reverse Voltage
VR
30
V
Forward Current
IF
100
mA
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55
150
Type Name
Marking
F
E
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Current
IR
VR=30V
-
-
0.1
A
Forward Voltage
VF
IF=10mA
-
-
1.0
V
Total Capacitance
CT
VR=1V, f=1MHz
-
-
0.35
pF
Series Resistance
rs
IF=10mA, f=100MHz
-
-
1.3
ESD-Capability *
-
C=200pF, R=0
,
Both forward and reverse
direction 1 pulse
100
-
-
V
* Failure cirterion : IR>100nA at VR=30V.


Số phần tương tự - KDV142E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV142EL KEC-KDV142EL Datasheet
438Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV142EL KEC-KDV142EL Datasheet
25Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV142EL KEC-KDV142EL_07 Datasheet
438Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV142E KEC-KDV142E_15 Datasheet
34Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
More results

Mô tả tương tự - KDV142E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDP620UL KEC-KDP620UL_15 Datasheet
353Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDP600UL KEC-KDP600UL_15 Datasheet
509Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDP623UL KEC-KDP623UL_15 Datasheet
384Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV144F KEC-KDV144F_15 Datasheet
442Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV175 KEC-KDV175_15 Datasheet
472Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV142EL KEC-KDV142EL_07 Datasheet
438Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDP629UL KEC-KDP629UL Datasheet
35Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV176U KEC-KDV176U_15 Datasheet
363Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDV175E KEC-KDV175E Datasheet
295Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDP610UL KEC-KDP610UL Datasheet
459Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
KDP621UL KEC-KDP621UL_15 Datasheet
506Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PIN TYPE DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com