công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDR582E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDR582E
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR582E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR582E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR582E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2006. 11. 23
2/2
KDR582E
Revision No : 0
IR - VR
CT - VR
Reverse Voltage VR (V)
0
2468
10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
02468
10
VF - IF
100
Forward Voltage VF (V)
f=1MHz
1.0
0.8
0.6
0.4
0.0
0.2
10-1
10-2
102
103
101
100
Ta=25 C
Reverse Current VR (V)
f=1MHz


Số phần tương tự - KDR582E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR582F KEC-KDR582F Datasheet
348Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
KDR582S KEC-KDR582S Datasheet
47Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results

Mô tả tương tự - KDR582E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR735T KEC-KDR735T Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB14 KEC-SMAB14_08 Datasheet
218Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB34 KEC-SMAB34_07 Datasheet
436Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
USFB13A KEC-USFB13A Datasheet
437Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMBB34 KEC-SMBB34 Datasheet
438Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMFB23 KEC-SMFB23_08 Datasheet
36Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBR10100CT KEC-MBR10100CT Datasheet
441Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRD10U100CT KEC-MBRD10U100CT Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U100CTA KEC-MBRF10U100CTA Datasheet
375Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U200CTA KEC-MBRF10U200CTA Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF560CT KEC-MBRF560CT_08 Datasheet
45Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com