công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21070 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL21070
Giải thích chi tiết về linh kiện  25關A Micropower Voltage References Low Power Standby Voltages
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21070 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21070 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21070 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
ISL21070
9
FN7599.2
July 1, 2011
Typical Application Circuits
FIGURE 18. PRECISION 2.5V 50mA REFERENCE
FIGURE 19. 2.5V FULL SCALE LOW-DRIFT 10-BIT ADJUSTABLE VOLTAGE SOURCE
FIGURE 20. KELVIN SENSED LOAD
VIN = 3.0V
2N2905
2.5V/50mA
0.001μF
VIN
VOUT
GND
ISL21070
R = 200
Ω
VIN
VOUT
GND
2.7V TO 5.5V
0.1μF
0.001μF
VOUT
+
VCC
RH
RL
X9119
VSS
SDA
SCL
2-WIRE BUS
VOUT
(BUFFERED)
10μF
ISL21070
0.1μF
VIN
VOUT
GND
ISL21070
VOUT SENSE
LOAD
+
10μF
2.7V TO 5.5V


Số phần tương tự - ISL21070

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21070 INTERSIL-ISL21070 Datasheet
485Kb / 12P
   25關A Micropower Voltage References
ISL21070 INTERSIL-ISL21070 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
logo
Renesas Technology Corp
ISL21070 RENESAS-ISL21070 Datasheet
777Kb / 12P
   25關A Micropower Voltage References
logo
Intersil Corporation
ISL21070 INTERSIL-ISL21070 Datasheet
512Kb / 11P
   25µA Micropower Voltage References
September 3, 2015
ISL21070CIH310Z-TK INTERSIL-ISL21070CIH310Z-TK Datasheet
485Kb / 12P
   25關A Micropower Voltage References
More results

Mô tả tương tự - ISL21070

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL21070 RENESAS-ISL21070 Datasheet
777Kb / 12P
   25關A Micropower Voltage References
logo
Intersil Corporation
ISL21070 INTERSIL-ISL21070 Datasheet
485Kb / 12P
   25關A Micropower Voltage References
logo
Texas Instruments
LM285-2-5 TI-LM285-2-5 Datasheet
669Kb / 18P
[Old version datasheet]   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
LM285-2.5 TI1-LM285-2.5_16 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Micropower Voltage References
LM285-1.2 TI1-LM285-1.2_16 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Micropower Voltage References
LM385-1.2-MIL TI1-LM385-1.2-MIL Datasheet
402Kb / 16P
[Old version datasheet]   Micropower Voltage References
LM385LPE3-2-5 TI1-LM385LPE3-2-5 Datasheet
651Kb / 18P
[Old version datasheet]   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
LM285 TI-LM285 Datasheet
307Kb / 15P
[Old version datasheet]   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
LM385B-2.5 TI-LM385B-2.5 Datasheet
263Kb / 14P
[Old version datasheet]   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
LM285-2.5 TI-LM285-2.5 Datasheet
263Kb / 14P
[Old version datasheet]   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com