công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA224P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA224P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA224P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISLA224P Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISLA224P Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 34 page
background image
ISLA224P
6
FN7570.0
May 19, 2011
Ordering Information
PART NUMBER
(Notes 1, 2)
PART
MARKING
TEMP. RANGE
(°C)
PACKAGE
(Pb-free)
PKG.
DWG. #
ISLA224P13IRZ
ISLA224P13 IRZ
-40°C to +85°C
72 Ld QFN
L72.10x10E
ISLA224P20IRZ
ISLA224P20 IRZ
-40°C to +85°C
72 Ld QFN
L72.10x10E
ISLA224P25IRZ
ISLA224P25 IRZ
-40°C to +85°C
72 Ld QFN
L72.10x10E
ISLA224IR72EV1Z
Evaluation Board
NOTES:
1. These Intersil Pb-free plastic packaged products employ special Pb-free material sets; molding compounds/die attach materials and NiPdAu plate-e4
termination finish, which is RoHS compliant and compatible with both SnPb and Pb-free soldering operations. Intersil Pb-free products are MSL
classified at Pb-free peak reflow temperatures that meet or exceed the Pb-free requirements of IPC/JEDEC J STD-020.
2. For Moisture Sensitivity Level (MSL), please see device information page for ISLA224P. For more information on MSL please see techbrief TB363.


Số phần tương tự - ISLA224P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224P12 INTERSIL-ISLA224P12 Datasheet
1Mb / 32P
   High Performance Dual 14-Bit, 125MSPS ADC
ISLA224P12 INTERSIL-ISLA224P12 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P12 RENESAS-ISLA224P12 Datasheet
1Mb / 32P
   High Performance Dual 14-Bit, 125MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224P12IRZ INTERSIL-ISLA224P12IRZ Datasheet
1Mb / 32P
   High Performance Dual 14-Bit, 125MSPS ADC
More results

Mô tả tương tự - ISLA224P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA214P13IRZ INTERSIL-ISLA214P13IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 5, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P RENESAS-ISLA214P Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA212P RENESAS-ISLA212P Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA222P INTERSIL-ISLA222P Datasheet
943Kb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA222P RENESAS-ISLA222P Datasheet
1Mb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P RENESAS-ISLA216P Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P_1104 INTERSIL-ISLA216P_1104 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P INTERSIL-ISLA216P Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA212P INTERSIL-ISLA212P Datasheet
1Mb / 35P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com