công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4001FL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SM4001FL
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 A Glass Passivated Surface Mount Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM4001FL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM4001FL Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM4001FL Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SM4001FL ~ SM4007FL
VOLTAGE 50 ~ 1000 V
1.0 A Glass Passivated Surface Mount Rectifiers
Elektronische Bauelemente
08-Nov-2010 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (SM4001FL~SM4007FL)


Số phần tương tự - SM4001FL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM4001FL TAYCHIPST-SM4001FL Datasheet
4Mb / 2P
   Glass Passivated Surface Mount Rectifiers
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM4001FL SUNMATE-SM4001FL Datasheet
390Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - SM4001FL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SUF11FL SECOS-SUF11FL Datasheet
346Kb / 2P
   1.0 A Glass Passivated Surface Mount Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
LL4001G TSC-LL4001G Datasheet
78Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Glass Passivated Silicon Rectifiers
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
MD1F WILLAS-MD1F Datasheet
450Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
LL4933G TSC-LL4933G Datasheet
67Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Glass Passivated Silicon Rectifiers
logo
List of Unclassifed Man...
LL4001G ETC-LL4001G Datasheet
52Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Glass Passivated Silicon Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
FR101G SECOS-FR101G Datasheet
174Kb / 2P
   1.0 A, Glass Passivated Fast Rectifiers
SM0520FL SECOS-SM0520FL Datasheet
272Kb / 3P
   0.5 A Glass Passivated Surface Mount Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
EGF1A TSC-EGF1A Datasheet
55Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Glass Passivated Junction High Efficient Rectifiers
logo
HY ELECTRONIC CORP.
S2AA HY-S2AA Datasheet
99Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIERS
S3AB HY-S3AB_19 Datasheet
266Kb / 3P
   Surface Mount Glass Passivated Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com