công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM140MH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SM140MH
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM140MH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM140MH Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM140MH Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SM120MH~SM1100MH
20 ~ 100 V
1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Elektronische Bauelemente
16-Jul-2010 Rev. B
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
350
300
250
200
150
100
50
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
T =75 C
J
SM
180-M
H~
SM
11
00-MH
T =25 C
J
T =25 C
J
AMBIENT TEMPERATURE,( C)
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
T =25 C
J
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
0
10
5
15
25
20


Số phần tương tự - SM140MH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM140MH SECOS-SM140MH Datasheet
154Kb / 2P
   1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM140MH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SS115 ETC-SS115 Datasheet
48Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
SM120A UNIOHM-SM120A Datasheet
66Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM120A SECOS-SM120A Datasheet
142Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120A SECOS-SM120A_15 Datasheet
676Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120AF SECOS-SM120AF_15 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SS12F DGNJDZ-SS12F Datasheet
341Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS120-200V-DO-214AC DGNJDZ-SS120-200V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS13-1A-30V-DO-214AC DGNJDZ-SS13-1A-30V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5818.1A-DO-213AB DGNJDZ-SM5818.1A-DO-213AB Datasheet
237Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK12 DGNJDZ-SK12 Datasheet
144Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5817 DGNJDZ-SM5817 Datasheet
203Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com