công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZT3904 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện PZT3904
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

PZT3904 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  PZT3904 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH PZT3904 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH PZT3904 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH PZT3904 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH PZT3904 Datasheet HTML 5Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
PZT3904
NPN Silicon
General Purpose Transistor
RoHS Compliant Product
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
FEATURES
Power dissipation
P
CM
:1
W
Tamb=25
Collector current
I CM :0.2 A
Collector-base voltage
V (BR)CBO :6 0 V
Operating and storage junction temperature range
T J
Tstg: -55
to +150
Unit : mm
SOT-223
1.
BASE
2.
COLLECTOR
3.
EMITTER
1
2
3
B
C
E
C
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS (Tamb=25
unless
otherwise
specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic=10µA,IE=0
60
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
Ic=1mA,IB=0
40
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=10µA,IC=0
6
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=60V,IE=0
0.1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V,IC=0
0.1
µA
hFE(1)
VCE=10V,IC=0.1mA
40
hFE(2)
VCE=1V,IC=1mA
70
hFE(3)
VCE=1V,IC=10mA
100
300
hFE(4)
VCE=1V,IC=50mA
60
DC current gain
hFE(5)
VCE=1V,IC=100mA
30
VCE(sat)
IC=10mA,IB=1mA
0.2
V
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=50mA,IB=5mA
0.3
V
VBE(sat)
IC=10mA,IB=1mA
0.65
0.85
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=50mA,IB=5mA
0.95
V
Transition frequency
fT
VCE=20V,IC=10mA,f=100MHz
300
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=5V,IE=0,f=1MHz
4
pF
Noise figure
NF
VCE=5V,Ic=0.1mA,
f=10HZ to 15.7KHz,Rg=1K
5
dB
Delay time
td
35
nS
Rise time
tr
VCC=3V,
IC=10mA,VBE(off)=0.5V,IB1=1mA
35
nS
Storage time
tS
200
nS
Fall time
tf
VCC=3V, IC=10mA
IB1= IB2= 1mA
50
nS
01-Jun-2002 Rev. A
Page 1 of 5


Số phần tương tự - PZT3904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZT3904 PHILIPS-PZT3904 Datasheet
47Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 14
logo
Guangdong Kexin Industr...
PZT3904 KEXIN-PZT3904 Datasheet
700Kb / 2P
   NPN Transistors
logo
STMicroelectronics
PZT3904 STMICROELECTRONICS-PZT3904 Datasheet
46Kb / 4P
   SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR
logo
SHIKUES Electronics
PZT3904 SKTECHNOLGY-PZT3904 Datasheet
432Kb / 2P
   Silicon NPN bipolar Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT3904 SIEMENS-PZT3904 Datasheet
124Kb / 5P
   NPN Silicon Switching Transistor
More results

Mô tả tương tự - PZT3904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com